Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FLL600IQ-2C Datasheet(PDF) 2 Page - Eudyna Devices Inc

No. de pieza FLL600IQ-2C
Descripción Electrónicos  L-Band High Power GaAs FET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Página de inicio  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FLL600IQ-2C Datasheet(HTML) 2 Page - Eudyna Devices Inc

  FLL600IQ-2C Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc FLL600IQ-2C Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FLL600IQ-2C Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc FLL600IQ-2C Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
FLL600IQ-2C
L-Band High Power GaAs FET
-50
ACP vs. OUTPUT POWER
35
37
36
38
39
40
41
42
43
44
34
36
35
37
38
39
40
41
42
43
44
-55
-60
-65
-45
-40
-35
-30
-25
Output Power (dBm)
VDS = 12V
IDS = 1.5A
fo = 2.14GHz
W-CDMA Single Signal
VDS = 12V
IDS = 1.5A
Wide Band Tuned
OUTPUT POWER vs. FREQUENCY
1.99 2.02
2.14
2.20 2.23
2.05
2.08 2.11
2.17
2.26 2.29 2.32
34dBm
36dBm
38dBm
40dBm
32dBm
30dBm
28dBm
26dBm
24dBm
22dBm
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Frequency (GHz)
-5MHz
+5MHz
-10MHz
+10MHz
-50
IMD vs. OUTPUT POWER
-55
-60
-65
-45
-40
-35
-30
Output Power (dBm)
VDS = 12V
IDS = 1.5A
f = 2.14GHz
∆f = 1MHz
Wide Band Tuned
+IM3
+IM5
OUTPUT POWER & ηadd vs. INPUT POWER
VDS =12V
IDS = 1.5A
f = 2.17GHz
Wide Band Tuned
20
24
28
32
36
40
Input Power (dBm)
ηadd
Pout
40
42
44
46
48
28
30
32
34
36
38
50
40
20
30
10



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com