| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
MPC5606BAVLL4R Datasheet(PDF) 49 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5606BAVLL4R Datasheet(HTML) 49 Page - NXP Semiconductors |
|
49 / 114 page ![]() Electrical characteristics MPC5607B Microcontroller Data Sheet, Rev. 10 NXP Semiconductors 49 Due to the dynamic current limitations, the sum of the weight of concurrent switching I/Os on a single segment must not exceed 100% to ensure device functionality. Table 23. I/O weight1 Supply segment Pad 176 LQFP 144/100 LQFP Weight 5 V Weight 3.3 V Weight 5 V Weight 3.3 V 176 LQFP 144 LQFP 100 LQFP SRC2 =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 SRC =0 SRC= 1 6 4 4 PB[3] 5% — 6% — 13% — 15% — PC[9] 4% — 5% — 13% — 15% — PC[14] 4% — 4% — 13% — 15% — PC[15] 3% 4% 4% 4% 12% 18% 15% 16% — — PJ[4] 3% 4% 3% 3% ———— 1 — — PH[15] 2% 3% 3% 3% ———— — — PH[13] 3% 4% 3% 4% ———— — — PH[14] 3% 4% 4% 4% ———— — — PI[6] 4% — 4% ————— — — PI[7] 4% — 4% ————— 4 — PG[5] 4% — 5% — 10% — 12% — — PG[4] 4% 6% 5% 5% 9% 13% 11% 12% — PG[3] 4% — 5% — 9% — 11% — — PG[2] 4% 6% 5% 5% 9% 12% 10% 11% 4 PA[2] 4% — 5% — 8% — 10% — PE[0] 4% — 5% — 8% — 9% — PA[1] 4% — 5% — 8% — 9% — PE[1] 4% 6% 5% 6% 7% 10% 9% 9% PE[8] 4% 6% 5% 6% 7% 10% 8% 9% PE[9] 4% — 5% — 6% — 8% — PE[10] 4% — 5% — 6% — 7% — PA[0] 4% 6% 5% 5%6%8%7%7% PE[11] 4% — 5% — 5% — 6% — |