| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
MPC5602CFMLL6R Datasheet(PDF) 47 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5602CFMLL6R Datasheet(HTML) 47 Page - NXP Semiconductors |
|
47 / 109 page ![]() Package pinouts and signal descriptions MPC5604B/C Microcontroller Data Sheet, Rev. 15 NXP Semiconductors 47 2 2 2 PB[13] 10% — 12% — 18% — 21% — — PD[14] 10% — 12% — — — — — 2 PB[14] 10% — 12% — 18% — 21% — — PD[15] 10% — 11% — — — — — 2 PB[15] 9% — 11% — 18% — 21% — PA[3] 9% — 11% — 18% — 21% — — — PG[13] 9% 13% 10% 11% — — — — — — PG[12] 9% 12% 10% 11% — — — — — — PH[0] 5% 8% 6% 7% — — — — — — PH[1] 5% 7% 6% 6% — — — — — — PH[2] 5% 6% 5% 6% — — — — — — PH[3] 4% 6% 5% 5% — — — — — — PG[1] 4% — 4% — —— —— — — PG[0] 3% 4% 4% 4% — — — — 3 — — PF[15] 3% — 4% —— —— — — —PF[14] 4% 5% 5% 5% — — — — — — PE[13] 4% — 5% —— —— — 3 2 PA[7] 5% — 6% — 16% — 19% — PA[8] 5% — 6% — 16% — 19% — PA[9] 5% — 6% — 15% — 18% — PA[10] 6% — 7% — 15% — 18% — PA[11] 6% — 8% — 14% — 17% — — PE[12] 7% — 8% —— —— — — — PG[14] 7% — 8% — — — — — — — PG[15] 7% 10% 8% 9% — — — — — — PE[14] 7% — 8% —— —— — — — PE[15] 7% 9% 8% 8% — — — — — — PG[10] 6% — 8% — — — — — — — PG[11] 6% 9% 7% 8% — — — — 3 2 PC[3] 6% — 7% — 7% — 9% — PC[2] 6% 8%7% 7%6% 9%8% 8% Table 23. I/O weight1 (continued) Supply segment Pad 144/100 LQFP 64 LQFP Weight 5 V Weight 3.3 V Weight 5 V Weight 3.3 V 144 LQFP 100 LQFP 64 LQFP2 SRC3 =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 |