| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32F373CC Datasheet(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F373CC Datasheet(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 137 page ![]() Table 13. Alternate functions for port PB Pin Name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF15 PB0 - - TIM3_CH3 TSC_ G3_IO3 - SPI_MOSI/ I2S1_SD -- - - TIM3_ CH2 - EVENTOUT PB1 - - TIM3_CH4 TSC_ G3_IO4 - - - - - - - - EVENTOUT PB2 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PB3 JTDO- TRACESWO TIM2_ CH2 TIM4_ETR TSC_ G5_IO1 - SPI1_SCK/ I2S1_CK SPI3_SCK/ I2S3_CK USART2_TX - TIM13_ CH1 TIM3_ ETR - EVENTOUT PB4 NJTRST TIM16_ CH1 TIM3_CH1 TSC_ G5_IO2 - SPI1_MISO /I2S1_MCK SPI3_MISO/ I2S3_MCK USART2_RX - TIM15_ CH1N TIM17 _BKIN - EVENTOUT PB5 - TIM16_ BKIN TIM3_CH2 - I2C1_ SMBA SPI1_MOSI /I2S1_SD SPI3_MOSI /I2S3_SD USART2_CK - - TIM17 _CH1 TIM19 _ETR EVENTOUT PB6 - TIM16_ CH1N TIM4_CH1 TSC_ G5_IO3 I2C1_ SCL - - USART1_TX - TIM15_ CH1 TIM3_ CH3 TIM19 _CH1 EVENTOUT PB7 - TIM17_ CH1N TIM4_CH2 TSC_ G5_IO4 I2C1_ SDA - - USART1_RX - TIM15_ CH2 TIM3_ CH4 TIM19 _CH2 EVENTOUT PB8 - TIM16_ CH1 TIM4_CH3 TSC_ SYNC I2C1_ SCL SPI2_SCK/ I2S2_CK CEC USART3_TX COMP1 _OUT CAN_ RX - TIM19 _CH3 EVENTOUT PB9 - TIM17_ CH1 TIM4_CH4 - I2C1_ SDA SPI2_NSS/ I2S2_WS IR-OUT USART3_RX COMP2 _OUT CAN_ TX - TIM19 _CH4 EVENTOUT PB10 - TIM2_ CH3 - TSC_ SYNCH - SPI2_SCK/ I2S2_CK CEC USART3_TX - - - - EVENTOUT PB14 - TIM15_ CH1 - TSC_ G6_IO1 - SPI2_MISO /I2S2_MCK - USART3_RTS - TIM12_ CH1 - - EVENTOUT PB15 RTC_REFIN TIM15_ CH2 TIM15_ CH1N TSC_ G6_IO2 - SPI2_MOSI /I2S2_SD -- - TIM12_ CH2 - - EVENTOUT |