| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA369BWSTR Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA369BWSTR Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 92 page ![]() Contents STA369BWS 4/92 DocID016861 Rev 7 7.7.3 Coefficient b2 data register bits (addr 0x1A - 0x1C) . . . . . . . . . . . . . . . 60 7.7.4 Coefficient a1 data register bits (addr 0x1D - 0x1F) . . . . . . . . . . . . . . . 60 7.7.5 Coefficient a2 data register bits (addr 0x20 - 0x22) . . . . . . . . . . . . . . . . 60 7.7.6 Coefficient b0 data register bits (addr 0x23 - 0x25) . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7.7.7 Coefficient read/write control register (addr 0x26) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7.7.8 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7.8 Variable max power correction registers (addr 0x27 - 0x28) . . . . . . . . . . 66 7.9 Distortion compensation registers (addr 0x29 - 0x2A) . . . . . . . . . . . . . . . 66 7.10 Fault detect recovery constant registers (addr 0x2B - 0x2C) . . . . . . . . . . 66 7.11 Device status register (addr 0x2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7.12 EQ coefficients and DRC configuration register (addr 0x31) . . . . . . . . . . 68 7.13 Extended configuration register (addr 0x36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 7.13.1 Dual-band DRC (B2DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 7.13.2 EQ DRC mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 7.14 Soft volume configuration registers (addr 0x37 - 0x38) . . . . . . . . . . . . . . 72 7.15 DRC RMS filter coefficients (addr 0x39-0x3E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.16 Extra volume resolution configuration registers (addr 0x3F) . . . . . . . . . . 74 7.17 Short-circuit protection mode registers SHOK (addr 0x46) . . . . . . . . . . . 75 7.18 Quantization error noise correction (addr 0x48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7.19 Extended coefficient range up to +4/-4 (addr 0x49, 0x4A) . . . . . . . . . . . . 77 7.20 Miscellaneous registers (addr 0x4B, 0x4C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7.20.1 MISC1 (addr 0x4B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7.20.2 MISC2 (addr 0x4C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 7.21 Global DRC after B2DRC (GDRC) bit (addr 0x4D, bit D0) . . . . . . . . . . . . 81 7.22 Bad PWM detection registers (addr 0x4D, 0x4E, 0x4F) . . . . . . . . . . . . . . 82 7.23 Coefficient RAM CRC protection (addr 0x60-0x6C) . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 7.23.1 BQCHKE registers (addr 0x60 - 0x62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 7.23.2 XCCHKE registers (addr 0x63 - 0x65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7.23.3 BQCHKR registers (addr 0x66 - 0x68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7.23.4 XCCHKR registers (addr 0x69 - 0x6B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7.23.5 CHKCTRL register (addr 0x6C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7.23.6 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 8 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 8.1 Application schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 |