| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
6500QL Datasheet(PDF) 33 Page - 3M Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6500QL Datasheet(HTML) 33 Page - 3M Electronics |
|
33 / 46 page ![]() 10 (Español) ES NOTA: Realice una revisión de presión negativa para asegurarse que la válvula de exhalación funcione de manera correcta. Reemplazo de válvula de inhalación Las válvulas de inhalación están ubicadas en los postes en el interior de los puertos de inhalación de la pieza facial. Antes del uso y durante la limpieza de cada respirador debe revisar estas válvulas y cambiarlas cada vez que sea necesario o si están dañadas. 1. Retire las válvulas existentes al tomar la válvula y jalarla del poste central. 2. Reemplace las válvulas al presionar el orificio de la válvula sobre el poste central del asiento de ésta (Fig. 27). Asegúrese que la válvula esté totalmente enganchada a través del poste de válvula y que quede plana. Fig. 27 Partes de repuesto y accesorios del Comodidad Robusta – Traba Rápida, Respirador Reutilizable de Media Cara 3M™ Serie 6500QL Número Descripción 6501QL Pequeña 6502QL Mediana 6503QL Grande Número Descripción 6583 6582 6893 ****“QL” en el sujetador identifica la versión de sujetador rápido, Serie 6500QL. Fig. 28 6582 Ensamble de arnés con sujetador rápido**** 6583 Válvula de exhalación 6893 Válvula de inhalación Número Descripción 504 Paños para limpieza del respirador 601 Adaptador para prueba cuantitativa de ajuste: |