| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SH7041A Datasheet(PDF) 60 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7041A Datasheet(HTML) 60 Page - Renesas Technology Corp |
|
60 / 923 page ![]() 22 Table 1.3 Pin Arrangement by Mode for SH7040, SH7042 (TQFP-120 Pin) (cont) TQFP120 Pin No. MCU Mode PROM Mode 63 PD10/D10 NC 64 PD9/D9 NC 65 PD8/D8 NC 66 V SS V SS 67 PD7/D7 D7 68 PD6/D6 D6 69 PD5/D5 D5 70 V CC V CC 71 PD4/D4 D4 72 PD3/D3 D3 73 PD2/D2 D2 74 PD1/D1 D1 75 PD0/D0 D0 76 V SS V SS 77 XTAL NC 78 MD3 V CC 79 EXTAL V SS 80 MD2 V CC 81 NMI A9 82 V CC V CC 83 MD1 V CC 84 MD0 V CC 85 PLLV CC V CC 86 PLLCAP V SS 87 PLLV SS V SS 88 PA15/CK NC 89 RES V PP 90 NC NC 91 NC NC 92 PE0/TIOC0A/ DREQ0 NC 93 PE1/TIOC0B/ DRAK0 NC |