| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
PFS154 Datasheet(PDF) 77 Page - PADAUK Technology. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PFS154 Datasheet(HTML) 77 Page - PADAUK Technology. |
|
77 / 91 page ![]() PFS154 8bit MTP Type IO Controller ©Copyright 2020, PADAUK Technology Co. Ltd Page 77 of 91 PDK-DS-PFS154_CN_V105 –Jun. 9, 2020 7.3. Shift Operation Instructions sr a Shift right of ACC, shift 0 to bit 7 Example: sr a ; Result: a (0,b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1) ← a (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← a(b0) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV src a Shift right of ACC with carry bit 7 to flag Example: src a ; Result: a (c,b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1) ← a (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← a(b0) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV sr M Shift right the content of memory, shift 0 to bit 7 Example: sr MEM ; Result: MEM(0,b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1) ← MEM(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← MEM(b0) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV src M Shift right of memory with carry bit 7 to flag Example: src MEM ; Result: MEM(c,b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1) ← MEM (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← MEM(b0) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV sl a Shift left of ACC shift 0 to bit 0 Example: sl a ; Result: a (b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0,0) ← a (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← a (b7) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV slc a Shift left of ACC with carry bit 0 to flag Example: slc a ; Result: a (b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0,c) ← a (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← a(b7) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV sl M Shift left of memory, shift 0 to bit 0 Example: sl MEM ; Result: MEM (b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0,0) ← MEM (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← MEM(b7) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV slc M Shift left of memory with carry bit 0 to flag Example: slc MEM ; Result: MEM (b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0,C) ← MEM (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), C ← MEM (b7) Affected flags: 『N』Z 『Y』C 『N』AC 『N』OV swap a Swap the high nibble and low nibble of ACC Example: swap a ; Result: a (b3,b2,b1,b0,b7,b6,b5,b4) ← a (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0) Affected flags: 『N』Z 『N』C 『N』AC 『N』OV |