| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
CW1053ALLS Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CW1053ALLS Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
5 / 13 page ![]() CW1053 © 2015-2018 Cellwise Microelectronics 5 绝对最大额定值 注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。如果超过此额定值,有可能造成产品 损伤。 额定工作电压 描述 项目 最小值 典型值 最大值 单位 VDD 输入电压 VDD 4 22.5 V VCELL 输入电压 VCELL 0 4.5 V 引脚输入电压 VCIT,VRCOT,VRDOT 0 5 V 范围 单位 最小值 最大值 引脚输入电压 VDD, VM, CO VSS-0.3 VSS+30 V 引脚输入电压 RCOT, RDOT, CIT VSS-0.3 6 V 引脚输入电压 VC1, VC2, VC3,VC4,VC5, DO,VINI VSS-0.3 VDD+0.3 V 工作温度 T1 -30 85 °C 存储温度 T2 -40 125 °C |