Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DVMD28 Datasheet(PDF) 8 Page - VPT, Inc.

No. de pieza DVMD28
Descripción Electrónicos  HIGH RELIABILITY HYBRID EMI FILTERS
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VPT [VPT, Inc.]
Página de inicio  https://www.vptpower.com/
Logo VPT - VPT, Inc.

DVMD28 Datasheet(HTML) 8 Page - VPT, Inc.

Back Button DVMD28 Datasheet HTML 3Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 4Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 5Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 6Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 7Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 8Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 9Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 10Page - VPT, Inc. DVMD28 Datasheet HTML 11Page - VPT, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
DVMD28 Series
DS1X024H
8
PACKAGE PIN DESCRIPTION
Pin
Function
Description
1
28V IN
Positive Input Voltage Connection
2
28V OUT
Positive Output Voltage Connection
3
OUT COM
Output Common Connection
4
CASE
Case Connection
5
IN COM
Input Common Connection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com