Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

JM-S03944LB-005 Datasheet(PDF) 1 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

No. de pieza JM-S03944LB-005
Descripción Electrónicos  Digital Tube
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  JINGMEI [JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.]
Página de inicio  http://www.led-china.com/
Logo JINGMEI - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

JM-S03944LB-005 Datasheet(HTML) 1 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

  JM-S03944LB-005 Datasheet HTML 1Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. JM-S03944LB-005 Datasheet HTML 2Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. JM-S03944LB-005 Datasheet HTML 3Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
客 户 名 称:
晶 美 型 号:
送 样 数 量:
送 样 日 期:
制作
陈俊华
特殊标注:
企业QQ:2850145989/电话:0755-27507917/手机:13922874149/传真:0755-27507912;
客户名称
对应客户型号
对应客户料号
客户签回意见
核准
深圳市晶美光电科技有限公司
承 认 书
JM-S03944LB-005
工程
核准
业务
方婉雪
黄泽洪
梁忠智
1、使用温度-30℃+85℃
2、产品符合ROHS
亮度(样品:30mcd 批量:25-32mcd)
7、样品一经确认,请将承认书签回!不签回承认书,拒绝生产批量产品。
4、平整度0.3
5、通过不了盐雾试验
6、由于芯片的离散性,批量产品的VF在一个范围内;
因此,在批量供货后,限流电阻可能需要有小调整,以适应电压、亮度的变化。
3、推荐手焊,不推荐波峰焊,禁止回流焊,注意:外形高度4mm的数码管需悬空2mm焊接
因此,批与批之间不能保证亮度与波长的绝对一致性
例如:电压(样品为1.98V 批量:1.95-2.0V之间)
波长(样品:633nm 批量:630-636nm)
采购
工程
第 1 页,共 3 页


Número de pieza similar - JM-S03944LB-005

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
JINGMEI OPTOELECTRONIC ...
JM-S03944LH-001 JINGMEI-JM-S03944LH-001 Datasheet
227Kb / 3P
Digital Tube
JM-S03944LSR-001 JINGMEI-JM-S03944LSR-001 Datasheet
227Kb / 3P
Digital Tube
More results

Descripción similar - JM-S03944LB-005

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
JINGMEI OPTOELECTRONIC ...
JM-S02351AY-002 JINGMEI-JM-S02351AY-002 Datasheet
238Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02351BH-001 JINGMEI-JM-S02351BH-001 Datasheet
236Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02521AG-001 JINGMEI-JM-S02521AG-001 Datasheet
217Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02531AO-001 JINGMEI-JM-S02531AO-001 Datasheet
224Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02532AB-002 JINGMEI-JM-S02532AB-002 Datasheet
226Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02532BSR-001 JINGMEI-JM-S02532BSR-001 Datasheet
226Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02535AG-001 JINGMEI-JM-S02535AG-001 Datasheet
209Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02535AW-001 JINGMEI-JM-S02535AW-001 Datasheet
206Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02535BB-001 JINGMEI-JM-S02535BB-001 Datasheet
217Kb / 3P
Digital Tube
JM-S02535BY-001 JINGMEI-JM-S02535BY-001 Datasheet
217Kb / 3P
Digital Tube
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com