Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HM116 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

No. de pieza HM116
Descripción Electrónicos  Low voltage H-bridge driver chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM116 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM116 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM116 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM116 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM116 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM116 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM116 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
- 3 -
绝对最大定额值
参数
最小
最大
单位
电源电压
VDD
-0.3
6.0
V
输入电压
INA,INB
-0.3
6.0
静电保护(人体模型)
VDD, INA,INB,OUTA,OUTB
2
kV
工作温度
TJ
-40
150
C
存储温度
Tstg
-65
150
热阻
θJA
61/160
°C/W
推荐工作范围
参数
最小
最大
单位
电源电压
VDD
2.4
5.5
V
输入电压
INA,INB
0
VDD
输出电流
IOUTA,IOUTB(直流马达)
-600
600
mA
IOUTA,IOUTB(LED 灯)
-1000
1000
电气特性(VDD=3.6V, Ta=25゜C, RLOAD=20)
参数
测试条件
最小
典型
最大值
单位
导通阻抗
IOUT=200mA
0.90
1.20
Ω
INA/INB
高电平输入电压
VINH
1.35
1.8
V
低电平输入电压
VINL
0.8
1.05
高电平输入电流
IINH
20
40
uA
低电平输入电流
IINL
0
1
下拉电阻
RPD
175
240
工作电流
电路关断电流
IDD_OFF
INA=INB=0
0
1
uA
电路工作电流
IDD_ON
60
100
过温保护
TOTSD
150
ºC
THYS
20
低压
H 桥驱动芯片
HM116



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com