Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

JM-S02532ASR-001 Datasheet(PDF) 2 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

No. de pieza JM-S02532ASR-001
Descripción Electrónicos  Digital Tube
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  JINGMEI [JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.]
Página de inicio  http://www.led-china.com/
Logo JINGMEI - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

JM-S02532ASR-001 Datasheet(HTML) 2 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.

  JM-S02532ASR-001 Datasheet HTML 1Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. JM-S02532ASR-001 Datasheet HTML 2Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. JM-S02532ASR-001 Datasheet HTML 3Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1、型号:
2、规格:
8字高度
8字位数
极性
亮度颜色
总点数
表面颜色
胶体颜色
引脚外露
0.25英寸
3位
A-共阴
超红色
21
黑墨
白色
6.88mm
3、外形尺寸及引脚定义
18*10*6mm
管脚描述:10根脚
图中所有尺寸单位为mm;未标注误差范围的尺寸误差范围为±0.25mm。
JM-S02532ASR-001
深圳市晶美光电科技有限公司
第 2 页,共 3 页



Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com