| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LP8773S Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP8773S Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
3 / 11 page ![]() LP8773S 第二代准谐振 PWM 控制器 LP8773S_CN_DS_Rev.1.3 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only 极限参数(注 1) 参数 参数范围 单位 VDD 直流电压 35 V VDD 直流钳位电流 10 mA DEM 电压范围 -0.7 to 6 V FB,CS 电压范围 -0.3 to 7 V 封装热阻(PN 结到环境的热阻) 250 ℃/W 工作结温范围 -40 to 150 ℃ 储存温度范围 -65 to 150 ℃ ESD 人体模式 3 KV ESD 机械模式 250 V 推荐应用范围(注 2) 参数 参数范围 单位 VDD 供电电压 11 to 29 V 工作环境温度 -40 to 85 oC 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数 规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:芯片不保证参数以外的操作条件 |