Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EG1503 Datasheet(PDF) 6 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

No. de pieza EG1503
Descripción Electrónicos  Programmable Power ChIp
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG1503 Datasheet(HTML) 6 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG1503 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1503 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG1503 芯片用户手册 V1.4
可编程电源芯片
2014 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
6 / 21
4.2. SSOP24 引脚描述
SSOP24
引脚序号
引脚名称
I/O
描述
1
LED2
O
电池电量指示 LED2。
2
LED1
O
电池电量指示 LED1。
3
VREF
Power
2.5V 基准电源,外接一个 1uF 电容,供内部 ADC 基准。
4
AD0
I
ADC 输入端。
5
TFB
I
ADC 输入端,连接到内部 AD1、AD5 的输入端,移动电源应用上
可作为温度检测输入脚。
6
OUTP
O
短路输出使能控制。
7
IAPO
O
电流信号放大器输出端,外接一个 0.1uF 电容。
8
IFB1
I
升压模式下,恒流通道 1 的电流检测反馈输入端。
9
AGND
GND
模拟电路地。
10
IFB2
I
升压模式下,恒流通道 2 的电流检测反馈输入端。
11
SCL
I/O
I²C 时钟线。复用下降沿唤醒睡眠功能。
12
SDA
I/O
I²C 数据线。
13
Icharge
I
降压模式下,充电电流的检测反馈输入端。
14
VBAT
I
降压模式下,输出电压的检测反馈输入端。
15
COMP
O
运放输出补偿端。
16
PGND
GND
功率地。
17
NMOS
O
下管功率 MOSFET 门极驱动信号输出,外接 NMOS,驱动电流±
100mA。
18
LX
O
开关端。
19
PMOS
O
上管功率 MOSFET 门极驱动信号输出, 外接 PMOS,驱动电流±
100mA。
20
VCC
Power
芯片电源脚。
21
BLED
O
照明大功率 LED 输出脚,驱动能力 100mA。
22
LED5
O
电池电量指示 LED5,可调恒流。
23
LED4
O
电池电量指示 LED4。
24
LED3
O
电池电量指示 LED3。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com