| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
FDF1-RC Datasheet(PDF) 1 Page - Pentair plc. All rights reserved. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FDF1-RC Datasheet(HTML) 1 Page - Pentair plc. All rights reserved. |
|
1 / 2 page ![]() PENTAIR FRESHPOINT§ SYSTÈME À OSMOSE INVERSE EN QUATRE ÉTAPES Plage de température : 4,4 à 37,8 °C (40 à 100 °F) Plage de pression : 2,75 à 6,89 bars (40 à 100 psi) Taux de production du système : 21,08 gal/j (79,77 L/j) Taux de récupération : 41,05 % Efficacité : 23,57 % Rejet de MDT : 96,3 % Dimensions : 14,57 po l x 5,46 po P x 12,54 po H (370 mm x 139 mm x 319 mm) Poids : Modèle : GRO-475B/GRO475M (système uniquement) 8,9 lb (4,0 kg) SPÉCIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES Technologie de membrane haute efficacité GRO 75 gal/j Installation aisée de la cartouche par enclenchement Raccord rapide de 3/8 po pour une installation simplifiée et un débit élevé La vanne de coupure d'eau s'adapte à différents types de tuyaux Cartouches chromocodées permettant de maintenir l'ordre des filtres Cartouche qui réduit le plomb et les produits chimiques Tuyau de 3/8 po reliant l'appareil au réservoir de stockage et au robinet Clapet antiretour intégré offrant une protection multipoint contre les refoulements Utilise la double technologie de la série DFX Diamond Flow en combinant dans une seule cartouche un filtre à sédiments et un filtre au charbon Robinet avec coupure antiretour Un contrôleur MDT intégré mesure les rejets de l'élément GRO dans le modèle GRO-475M GRO-475B/GRO-475M SYSTÈME À OSMOSE INVERSE EN QUATRE ÉTAPES Système GRO-475M contrôlé Système GRO-475B |
Número de pieza similar - FDF1-RC |
|
Descripción similar - FDF1-RC |