| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
EC90X9 Datasheet(PDF) 4 Page - E-CMOS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EC90X9 Datasheet(HTML) 4 Page - E-CMOS Corporation |
|
4 / 9 page ![]() EC90X9 E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw) Page 4 of 9 7I30N-Rev.F001 高效同步升壓轉換器 內部功能框圖 ABSOLUTE MAXIMUM RATING Symbol Parameter Maximum Units VIN 輸入電源電壓 -0.3~5.5 V I/O 引腳 輸入/輸出引腳電壓 -0.3~5.5 V IVIN/GND/S W VIN/GND/SW 端輸入輸出電流 3.0 A TJ 結工作溫度 -40~150 ℃ TST 儲存溫度 -55 to +150 ℃ 焊接溫度 (《 10 秒) 260 ℃ VCC 輸入電源電壓 4.7~5.5 V TJ 結工作溫度 -20 to 125 ℃ |