Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LO-T676 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LO-T676
Descripción Electrónicos  white PLCC-2 package, colorless clear resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LO-T676 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LO-T676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LO-T676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
2013-10-11
4
Version 1.2
LO T676
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λpeak
610
nm
Dominant Wavelength 3)page 18
Dominantwellenlänge 3) Seite 18
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
600
606
609
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max
(typ.)
Δλ
16
nm
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
°
Forward voltage 4) page 18
Durchlassspannung 4)Seite 18
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
1.85
2.00
2.35
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 12 V)
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
μA
µA
Temperature coefficient of λpeak
Temperaturkoeffizient von λpeak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλpeak
0.13
nm/K
Temperature coefficient of λdom
Temperaturkoeffizient von λdom
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCλdom
0.07
nm/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TCV
-1.70
mV/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 18 , 6) page 18
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung 5) Seite 18 , 6) Seite 18
(max.)
Rth JA real
500
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 18
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 18
(max.)
Rth JS real
280
K/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com