Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LS-E67B Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LS-E67B
Descripción Electrónicos  white P-LCC-4 package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E67B Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-E67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-E67B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B
2003-05-26
7
Durchlassstrom
I
F = f (VF)
Forward Current
T
A = 25 °C
Maximal zulässiger Durchlassstrom
I
F = f (T)
Max. Permissible Forward Current
Relative Lichtstärke
I
V/IV(50 mA) = f (IF)
Relative Luminous Intensity
T
A = 25 °C
Relative Lichtstärke
I
V/IV(25 °C) = f (TA)
Relative Luminous Intensity
I
F = 50 mA
OHL00590
10
-2
10
-1
10
0
10
1
F
V
10
2
F
I
mA
2.3
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
V 2.5
OHL01413
0
0
20
40
60
80 ˚C 100
T
I
F
20
40
60
80
mA
A
T
S
T
temp. ambient
temp. solder point
A
S
Τ
Τ
10
30
70
50
V
V (50 mA)
10 -1
0
10
10 12
10
mA
10 -3
5
OHL00595
F
I
5
-2
10
5
-1
10
0
10
1
10
I
I
55
yellow
super-red,
amber,
orange
OHL00740
0
-40
˚C
T
(25 ˚C)
I
V
I
V
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2.0
-20
0
20
40
60
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com