| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SFH-5712 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH-5712 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 16 page ![]() SFH 5712 Hochgenauer Umgebungslichtsensor mit I²C Bus Schnittstelle High Accuracy Ambient Light Sensor with I²C Bus Interface Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant 2010-03-31 1 Wesentliche Merkmale • Gut an die Augenempfindlichkeit (V λ) angepasst • Hohe Genauigkeit von 3 - 65.000lx • I²C Bus Schnittstelle 100kbit/s; 400kbit/s; 1,0 Mbit/s und 3,4 Mbit/s • Niedriger Temperaturkoeffizient der Fotoempfindlichkeit Anwendungen für Consumer und Mobilegeräte • Umgebungslicht Messung • Steuerung von Displayhinterleuchtungen • Sonnenlicht Sensor Typ Type Bestellnummer Ordering code Digitaler Ausgang, E v= 1000lx, (white LED) Digital out Out SFH 5712-2/3 1) 1) Nur eine Gruppe innerhalb einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner als 2:1) Only one bin within one packing unit (variation lower 2:1) Q65110A8485 500-1600 Features • Good match to Human Eye Sensitivity (V λ) • High accuracy from 3 - 65,000lx • I²C bus Interface 100kbit/s; 400kbit/s; 1.0 Mbit/s and 3.4 Mbit/s • Low temperature coefficient of photosensitivity Applications for consumer and mobile applications • Ambient light measurement • Control of display backlighting • Sunlight sensor |
Número de pieza similar - SFH-5712 |
|
Descripción similar - SFH-5712 |