Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LUWCPDP Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LUWCPDP
Descripción Electrónicos  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCPDP Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LUWCPDP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCPDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
Released
LUW CPDP
2011-03-24
3
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 9 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
KT, KU oder LP enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5E bis -8G enthalten ist (siehe Seite 9 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4 oder -5
enthalten (siehe Seite 9 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 9
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g.LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 means that only one group KT, KU or LP will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 means that
only 1 chromaticity coordinate group -5E to -8G will be shippable (see page 9 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 means that only 1 forward voltage
group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be
orderable(see page 9 for explanation).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21