| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
NVSW119AT Datasheet(PDF) 8 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NVSW119AT Datasheet(HTML) 8 Page - NICHIA CORPORATION |
|
8 / 17 page ![]() NICHIA STS-DA1-1304B <Cat.No.110331> 7 PACKAGING - TAPE & REEL Nichia LED STS-DA7-0006A Nxxxxxxx ラベル Label ラベル Label 管理番号 No. 、。 シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ 熱シールにより封をします Moisture Absorbent Material シリカゲル Reel リール 熱シール Seal Moisture Proof Foil Bag アルミ防湿袋 The reel is placed in the moisture proof bag with a moisture absorbent material. The bag is heat sealed. 、。 アルミ防湿袋を並べて入れ ダンボールで仕切ります The moisture proof foil bags are packed in a cardboard box with corrugated partition. Customer is advised to pack the products in the original packaging or equivalent in transit. 、。 輸送 運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい * The cardboard box is not water-resistant. Do not expose to water. 、。 ダンボールには防水加工がされておりませんので 梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい * Do not drop the cardboard box or expose it to shock. If the box falls, the products could be damaged. 、、 、 。 取り扱いに際して 落下させたり 強い衝撃を与えたりしますと 製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい * The products are taped and reeled, and then packed in moisture-proof bags. The moisture-proof bags are packed in cardboard boxes to prevent damage during shipment. * 、。 本製品はテーピングしたのち 輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します 。 参照して下さい For details, see "LOT NUMBERING SCHEME" in this document. * ロット表記方法についてはロット番号の項を If not provided, it is not indicated on the label. ******* is the customer part number. 。 客先型名が設定されていない場合は空白です * 客先型名を*******で。 示します The label does not have the RANK field for un-ranked products. * 。 ランク分けがない場合はランク表記はありません RoHS Nxxxxxxx XXXX LED ******* NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN TYPE LOT QTY. YMxxxx-RRR PCS RoHS Nxxxxxxx XXXX LED ******* RRR PCS TYPE RANK QTY. NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN |