| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
GWSBLMA3.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWSBLMA3.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 24 page ![]() 2016-11-17 2 Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom Bestellnummer I F = 65 mA [K] ΦV Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 means that only one group HP, HQ, HR will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 means that only one forward voltage group K1,K2,L1,L2,M1,M2 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HP, HQ, HR enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K1,K2,L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 5). [lm] GW SBLMA3.EM-HPHR-A737-1 3000 28 ... 35.9 Q65112A1526 GW SBLMA3.EM-HPHR-XX57-1 3000 28 ... 35.9 Q65112A1528 GW SBLMA3.EM-HDHR-A737-1 3000 32 ... 35.9 Q65112A2584 GW SBLMA3.EM-HDHR-XX57-1 3000 32 ... 35.9 Q65112A2586 GW SBLMA3.EM-HPHR-A535-1 4000 28 ... 35.9 Q65112A1512 GW SBLMA3.EM-HPHR-XX55-1 4000 28 ... 35.9 Q65112A1530 GW SBLMA3.EM-HQHS-A535-1 4000 30.4 ... 39 Q65112A1532 GW SBLMA3.EM-HQHS-XX55-1 4000 30.4 ... 39 Q65112A1534 GW SBLMA3.EM-HPHR-A333-1 5000 28 ... 35.9 Q65112A1525 GW SBLMA3.EM-HPHR-XX53-1 5000 28 ... 35.9 Q65112A1529 GW SBLMA3.EM-HQHS-A333-1 5000 30.4 ... 39 Q65112A1533 GW SBLMA3.EM-HQHS-XX53-1 5000 30.4 ... 39 Q65112A1522 GW SBLMA3.EM-HPHR-A131-1 6500 28 ... 35.9 Q65112A1523 GW SBLMA3.EM-HPHR-XX51-1 6500 28 ... 35.9 Q65112A1524 1) page 23 1) Seite 23 Version 1.0 GW SBLMA3.EM |