Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT82V738 Datasheet(PDF) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT82V738
Descripción Electrónicos  24-Bit Stereo Audio D/A Converter
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT82V738 Datasheet(HTML) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT82V738 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT82V738 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Product Tape and Reel Specifications
Reel Dimensions
SOP 16N (150mil)
Symbol
Description
Dimensions in mm
A
Reel Outer Diameter
330
±1.0
B
Reel Inner Diameter
62
±1.5
C
Spindle Hole Diameter
13.0+0.5
-0.2
D
Key Slit Width
2.0
±0.5
T1
Space Between Flange
16.8+0.3
-0.2
T2
Reel Thickness
22.2
±0.2
HT82V738
Rev. 1.00
7
October 16, 2003
A
C
B
T 1
T 2
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com