Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SLG7NT4375 Datasheet(PDF) 5 Page - Dialog Semiconductor

No. de pieza SLG7NT4375
Descripción Electrónicos  Low Power Consumption
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIALOG [Dialog Semiconductor]
Página de inicio  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

SLG7NT4375 Datasheet(HTML) 5 Page - Dialog Semiconductor

  SLG7NT4375 Datasheet HTML 1Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 2Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 3Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 4Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 5Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 6Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 7Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 8Page - Dialog Semiconductor SLG7NT4375 Datasheet HTML 9Page - Dialog Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
SLG7NT4375
SKLAIO
SLG7NT4375_DS_r101
Page 5
5
Functionality Waveforms
Channel 1 (yellow/top line) – PIN#3 (SLP_S3#/DDR_VTT_CNTL)
Channel 2 (light blue/2nd line) – PIN#6 (VDDQ(1.2V))
D0 – PIN#2 (VPP (2.5V))
D1 – PIN#11 (+V3P3A)
D2 – PIN#10 (SLP_S4#)
D3 – PIN#9 (VDDQ_EN)
D4 – PIN#8 (VDDQ_BLEED)
D5 – PIN#5 (VTT_EN)
D6 – PIN#4 (VPP_EN)
1. Device general operation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com