Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-6FR Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-6FR
Descripción Electrónicos  Standard Recovery Diodes (Stud Version), 6 A
Tamaño del archivo   154.97 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-6FR Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix



Número de pieza similar - VS-6FR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-6FR VISHAY-VS-6FR Datasheet
154Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 6 A
11-Jan-18
VS-6FR10 VISHAY-VS-6FR10 Datasheet
154Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 6 A
11-Jan-18
VS-6FR100 VISHAY-VS-6FR100 Datasheet
154Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 6 A
11-Jan-18
VS-6FR120 VISHAY-VS-6FR120 Datasheet
154Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 6 A
11-Jan-18
VS-6FR20 VISHAY-VS-6FR20 Datasheet
154Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 6 A
11-Jan-18
More results


Descripción similar - VS-6FR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
6FR VISHAY-6FR_08 Datasheet
129Kb / 6P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 6 A
29-Sep-08
6FR VISHAY-6FR_12 Datasheet
142Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 6 A
29-Sep-08
16F VISHAY-16F_12 Datasheet
154Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 6 A
29-Sep-08
25FR VISHAY-25FR_12 Datasheet
155Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 25 A
29-Sep-08
85HF10 VISHAY-85HF10_12 Datasheet
152Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
25-May-09
VS-150U VISHAY-VS-150U Datasheet
137Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 150 A
30-May-16
VS-6F VISHAY-VS-6F Datasheet
154Kb / 6P
Standard Recovery Diodes(Stud Version), 6 A
16-Nov-15
VS-45L VISHAY-VS-45L Datasheet
213Kb / 9P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 150 A
25-Nov-13
VS-SD500N VISHAY-VS-SD500N Datasheet
152Kb / 7P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 475 A
10-Oct-2019
VS-6FR VISHAY-VS-6FR_V01 Datasheet
154Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 6 A
11-Jan-18
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com