Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TX0130A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TX0130A
Descripción Electrónicos  SMD 3.2x2.5 13.0MHz VCTCXO
Tamaño del archivo   265.07 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0130A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TX0130A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0131A TAI-SAW-TX0131A Datasheet
219Kb / 6P
SMD 3.2x2.5 19.2MHz VCTCXO
TX0139A TAI-SAW-TX0139A Datasheet
189Kb / 4P
7.0x5.0 PECL VCXO 155.52 MHz
More results


Descripción similar - TX0130A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0351A TAI-SAW-TX0351A Datasheet
346Kb / 7P
VCTCXO SMD 3.2x2.5 13.57285156MHz
TZ0435A TAI-SAW-TZ0435A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 5
TZ0436A TAI-SAW-TZ0436A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 5
TZ0437A TAI-SAW-TZ0437A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 5
TZ0618A TAI-SAW-TZ0618A Datasheet
300Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 3
TZ0642A TAI-SAW-TZ0642A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 3
TZ0713A TAI-SAW-TZ0713A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 3
TZ0761A TAI-SAW-TZ0761A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 3
TZ0793A TAI-SAW-TZ0793A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 3
TZ0811A TAI-SAW-TZ0811A Datasheet
303Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 13.0MHz
REV. NO.: 3
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com