Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TW0160A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TW0160A
Descripción Electrónicos  SMD Clock Oscillator 13.0 MHz
Tamaño del archivo   147.08 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0160A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TW0160A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0161A TAI-SAW-TW0161A Datasheet
145Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 28.800 MHz
TW0165A TAI-SAW-TW0165A Datasheet
138Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 12.800 MHz
TW0167A TAI-SAW-TW0167A Datasheet
188Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 40.0 MHz
TW0168A TAI-SAW-TW0168A Datasheet
190Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 72.0MHz Clock Oscillator
TW0169A TAI-SAW-TW0169A Datasheet
158Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 22.1184MHz
More results


Descripción similar - TW0160A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0128A TAI-SAW-TW0128A Datasheet
208Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 4.096 MHz
TW0136A TAI-SAW-TW0136A Datasheet
209Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 20.000 MHz
TW0138A TAI-SAW-TW0138A Datasheet
156Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 32 MHz
TW0150A TAI-SAW-TW0150A Datasheet
145Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 48.000 MHz
TW0158A TAI-SAW-TW0158A Datasheet
191Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 40.0 MHz
TW0161A TAI-SAW-TW0161A Datasheet
145Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 28.800 MHz
TW0165A TAI-SAW-TW0165A Datasheet
138Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 12.800 MHz
TW0167A TAI-SAW-TW0167A Datasheet
188Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 40.0 MHz
TW0194A TAI-SAW-TW0194A Datasheet
167Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 26.0 MHz
TW0198A TAI-SAW-TW0198A Datasheet
154Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 32.000 MHz
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com