Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

S203-B20 Datasheet (PDF) - ABB

No. de pieza S203-B20
Descripción Electrónicos  Miniature Circuit Breaker - S200 - 3P - B - 20 A
Tamaño del archivo   69.49 Kbytes
Html View  1   2   3 
Fabricante Electrónico  ABB [ABB]
Página de inicio  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

S203-B20 Datasheet (PDF) - ABB



Número de pieza similar - S203-B20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ABB
S203-B25 ABB-S203-B25 Datasheet
69Kb / 3P
Miniature Circuit Breaker - S200 - 3P - B - 25 A
More results


Descripción similar - S203-B20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
QOU320 SCHNEIDER-QOU320 Datasheet
115Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOU345 SCHNEIDER-QOU345 Datasheet
117Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 45A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOU380 SCHNEIDER-QOU380 Datasheet
105Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOUQ320 SCHNEIDER-QOUQ320 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA
QOUR330 SCHNEIDER-QOUR330 Datasheet
117Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 30A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOUQ335 SCHNEIDER-QOUQ335 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 35A, 3P, 240V, 10kA
QOUQ345 SCHNEIDER-QOUQ345 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 45A, 3P, 240V, 10kA
QOUQ360 SCHNEIDER-QOUQ360 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 60A, 3P, 240V, 10kA
QOU325VH SCHNEIDER-QOU325VH Datasheet
139Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 25A, 3P, 240V, 22kA
Mar 2, 2020
A9K24340 SCHNEIDER-A9K24340 Datasheet
79Kb / 2P
miniature circuit breaker - iK60N - 3P - 40 A - C curve
23-Feb-2021
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com