Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

YFAW025 Datasheet (PDF) - YEONHO ELECTRONICS

No. de pieza YFAW025
Descripción Electrónicos  Pin Header : 2.5mm PITCH
Tamaño del archivo   207.43 Kbytes
Html View  1 
Fabricante Electrónico  YEONHO [YEONHO ELECTRONICS]
Página de inicio  http://www.yeonho.com
Logo YEONHO - YEONHO ELECTRONICS

YFAW025 Datasheet (PDF) - YEONHO ELECTRONICS



Número de pieza similar - YFAW025

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
YEONHO ELECTRONICS
YFAW200 YEONHO-YFAW200 Datasheet
251Kb / 1P
Pin Header : 2mm PITCH
YFAW200-02 YEONHO-YFAW200-02 Datasheet
251Kb / 1P
Pin Header : 2mm PITCH
YFAW200-03 YEONHO-YFAW200-03 Datasheet
251Kb / 1P
Pin Header : 2mm PITCH
YFAW200-04 YEONHO-YFAW200-04 Datasheet
251Kb / 1P
Pin Header : 2mm PITCH
YFAW200-05 YEONHO-YFAW200-05 Datasheet
251Kb / 1P
Pin Header : 2mm PITCH
More results


Descripción similar - YFAW025

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hirose Electric
MDF14A-4P-2.5DS HIROSE-MDF14A-4P-2.5DS Datasheet
124Kb / 3P
2.5mm Pitch Board to Board Vertical Post Header
logo
YEONHO ELECTRONICS
YFW025A YEONHO-YFW025A Datasheet
215Kb / 1P
Pin Header : 2.5mm pitch
logo
SUYIN USA, INC.
250009MA SUYIN-USA-250009MA Datasheet
97Kb / 1P
2.5mm PITCH PROBE PIN CONNECTOR PIN BATTERY
250009MA002XX00XX SUYIN-USA-250009MA002XX00XX Datasheet
63Kb / 1P
2.5mm Pitch 2 Probe Pin Battery
logo
Switchcraft, Inc.
RAPC712 SWITCH-RAPC712 Datasheet
79Kb / 1P
POWER JACK, PC MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
RASH712 SWITCH-RASH712 Datasheet
140Kb / 2P
POWER JACK, HYBRID MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
RASH712P SWITCH-RASH712P Datasheet
144Kb / 2P
POWER JACK, HYBRID MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
logo
Adam Technologies, Inc.
DHPH-2C-XX-SG-075-090-285 ADAM-TECH-DHPH-2C-XX-SG-075-090-285 Datasheet
82Kb / 1P
DUAL ROW PIN HEADER DUAL INSULATOR 2.5MM HEIGHT
logo
Harwin Plc
P20-0345R HARWIN-P20-0345R Datasheet
74Kb / 1P
PITCH 2.5mm HEIGHT 4.2mm 3-POS POGO PIN CONNECTOR
P20-0445R HARWIN-P20-0445R Datasheet
74Kb / 1P
PITCH 2.5mm HEIGHT 4.2mm 4-POS POGO PIN CONNECTOR
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com