Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UPG2027TQ Datasheet (PDF) - NEC

No. de pieza UPG2027TQ
Descripción Electrónicos  NECs L-BAND 4W HIGH POWER SPDT SWITCH IC
Tamaño del archivo   366.78 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPG2027TQ Datasheet (PDF) - NEC



Número de pieza similar - UPG2027TQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
UPG2027TQ RENESAS-UPG2027TQ Datasheet
225Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2004
UPG2027TQ-E1 RENESAS-UPG2027TQ-E1 Datasheet
225Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2004
More results


Descripción similar - UPG2027TQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
UPG2179TB NEC-UPG2179TB Datasheet
248Kb / 9P
NECs 1.5W L, S-BAND SPDT SWITCH
UPG2214TB NEC-UPG2214TB Datasheet
513Kb / 11P
NECs 쩍W LOW VOLTAGE L, S-BAND SPDT SWITCH
UPG2009TB NEC-UPG2009TB Datasheet
134Kb / 8P
NECs L, S-BAND 4W SPDT SWITCH
UPG2030TB NEC-UPG2030TB Datasheet
124Kb / 9P
NECs 1W L, S-BAND SPDT SWITCH
UPG2006TB NEC-UPG2006TB Datasheet
265Kb / 10P
NECs 1.8 V L, S-BAND SPDT SWITCH
UPG2015TB NEC-UPG2015TB Datasheet
129Kb / 9P
NECs 1W SINGLE CONTROL L, S-BAND SPDT SWITCH
UPG2012TB NEC-UPG2012TB Datasheet
120Kb / 7P
NECs 1/4W SINGLE CONTROL L-BAND SPDT SWITCH
logo
California Eastern Labs
UPG2227T5F CEL-UPG2227T5F Datasheet
408Kb / 8P
NECs L-BAND SP3T SWITCH
logo
NEC
UPG2009TB NEC-UPG2009TB_1 Datasheet
86Kb / 10P
L-BAND HIGH POWER SPDT SWITCH
UPG2189TB NEC-UPG2189TB Datasheet
1Mb / 8P
L-BAND 4W HIGH POWER SPST SWITCH
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com