Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NTE56068 Datasheet (PDF) - NTE Electronics

No. de pieza NTE56068
Descripción Electrónicos  TRIAC, 16A, High Commutation
Tamaño del archivo   21.12 Kbytes
Html View  1   2 
Fabricante Electrónico  NTE [NTE Electronics]
Página de inicio  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE56068 Datasheet (PDF) - NTE Electronics



Número de pieza similar - NTE56068

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NTE Electronics
NTE5606 NTE-NTE5606 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 4 Amp
NTE56060 NTE-NTE56060 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 16A
NTE56060 NTE-NTE56060 Datasheet
25Kb / 2P
NTE56058 thru NTE56060 TRIAC, 16A
NTE56063 NTE-NTE56063 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 8A, High Commutation
NTE56064 NTE-NTE56064 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 8A, High Commutation
More results


Descripción similar - NTE56068

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NTE Electronics
NTE56058 NTE-NTE56058 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 16A
NTE56063 NTE-NTE56063 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 8A, High Commutation
NTE56065 NTE-NTE56065 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 600VRM, 12A, High Commutation
NTE56066 NTE-NTE56066 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 16A, High Commutation
NTE56070 NTE-NTE56070 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 25A, High Commutation
logo
List of Unclassifed Man...
FT1011 ETC-FT1011 Datasheet
144Kb / 4P
HIGH COMMUTATION TRIAC
logo
NEC
AC16DGM NEC-AC16DGM Datasheet
648Kb / 6P
16A MOLD TRIAC
logo
NXP Semiconductors
BTA316-800ET NXP-BTA316-800ET Datasheet
210Kb / 13P
16 A three-quadrant high commutation triac
Rev. 01-29 March 2010
logo
STMicroelectronics
T1620W STMICROELECTRONICS-T1620W_04 Datasheet
67Kb / 5P
16A SNUBBERLESS TRIAC
Mar-2004
logo
Renesas Technology Corp
BCR16FM-14LB RENESAS-BCR16FM-14LB_17 Datasheet
833Kb / 9P
700V - 16A - Triac
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com