Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DPS-24HB Datasheet (PDF) - Delta Electronics, Inc.

DPS-24HB Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.
No. de pieza DPS-24HB
Descarga  DPS-24HB Descarga
Tamaño del archivo   584.04 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Página de inicio  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Descripción Electrónicos Total Power 24W,peak 38.4W for 4Sec.

DPS-24HB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
DPS-24HB Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.

No. de pieza DPS-24HB
Descarga  DPS-24HB Click to download

Tamaño del archivo   584.04 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Página de inicio  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Descripción Electrónicos Total Power 24W,peak 38.4W for 4Sec.

DPS-24HB Datasheet (HTML) - Delta Electronics, Inc.




Número de pieza similar - DPS-24HB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Delta Electronics, Inc.
DPS-24GP-A DELTA-DPS-24GP-A Datasheet
1Mb / 3P
Total power 24W
DPS-24GPA DELTA-DPS-24GPA Datasheet
1Mb / 3P
Total power 24W
More results


Descripción similar - DPS-24HB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diodes Incorporated
MMBZ5V6AL DIODES-MMBZ5V6AL Datasheet
71Kb / 4P
24W AND 40W PEAK POWER DUAL SURFACE MOUNT TVS
DS30306 Rev. 5 - 2
MMBZ5V6AL DIODES-MMBZ5V6AL_13 Datasheet
199Kb / 6P
24W AND 40W PEAK POWER DUAL SURFACE MOUNT TVS
Rev 14
MMBZ20VAL-7-F DIODES-MMBZ20VAL-7-F Datasheet
199Kb / 6P
24W AND 40W PEAK POWER DUAL SURFACE MOUNT TVS
Rev 14
logo
Delta Electronics, Inc.
DPS-24GP-A DELTA-DPS-24GP-A Datasheet
1Mb / 3P
Total power 24W
DPS-40AB-11 DELTA-DPS-40AB-11 Datasheet
678Kb / 2P
Total Power 39.96W,Peak 61.2W for 5sec.
DPS-60AB-6 DELTA-DPS-60AB-6 Datasheet
611Kb / 2P
Total Power 60W,peak 288W for 500uSec.
DPS-65VB DELTA-DPS-65VB Datasheet
628Kb / 2P
Total Power 65W,peak 78W for 3Sec.
DPS-120AB-3 DELTA-DPS-120AB-3 Datasheet
663Kb / 2P
Total Power 120W,peak 192W for 4Sec.
DPS-180AB-21 DELTA-DPS-180AB-21 Datasheet
703Kb / 2P
Total Power 180W,peak 288W for 4Sec.
DPS-24GPA DELTA-DPS-24GPA Datasheet
1Mb / 3P
Total power 24W
More results




Acerca de Delta Electronics, Inc.


Delta Electronics, Inc. es una compañía de electrónica multinacional taiwanesa que fue fundada en 1971.
La compañía se especializa en energía electrónica de energía y soluciones de gestión de energía, que incluyen alimentos ininterrumpidos (UPS), reguladores de voltaje, inversores de energía, ventiladores DC sin escobillas y soluciones de energía renovable como inversores solares.
Delta Electronics opera a nivel mundial con una fuerte presencia en Asia, Europa y América del Norte.
La compañía proporciona soluciones para diversas industrias, incluidas las telecomunicaciones, centros de datos, automatización de edificios y energía renovable.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com