Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SMS1A0 Datasheet (PDF) - Diode Semiconductor Korea

SMS1A0 Datasheet PDF - Diode Semiconductor Korea
No. de pieza SMS1A0
Descarga  SMS1A0 Descarga
Tamaño del archivo   220.92 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Página de inicio  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea
Descripción Electrónicos SURFACE MOUNT SCHOTTKY

SMS1A0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SMS1A0 Datasheet PDF - Diode Semiconductor Korea

No. de pieza SMS1A0
Descarga  SMS1A0 Click to download

Tamaño del archivo   220.92 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Página de inicio  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea
Descripción Electrónicos SURFACE MOUNT SCHOTTKY

SMS1A0 Datasheet (HTML) - Diode Semiconductor Korea


SMS1A0 Detalles de producto

REVERSE VOLTAGE: 20 --- 100 V CURRENT: 1.0 A

FEATURES
◇ Plastic package has Underwriters Laborator
   Flammability Classification 94V-0
◇ For surface mounted applications
◇ Low profile package
◇ Built-in strain relief
◇ Metal silicon junction, majority carrier conduction
◇ High surge capability
◇ High current capability,low forward voltage drop
◇ Low power loss,high effciency
◇ For use in low voltage high frequency inverters,free
   wheeling and polarity protection applications
◇ Guardring for overvoltage protection
◇ High temperature soldering guaranteed:250°C/10
   seconds at terminals




Número de pieza similar - SMS1A0

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMS1A0 BILIN-SMS1A0 Datasheet
213Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMS1A0 LUGUANG-SMS1A0 Datasheet
216Kb / 2P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Descripción similar - SMS1A0

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSS40L TSC-TSS40L_14 Datasheet
175Kb / 4P
Surface Mount Schottky
TSS42L TSC-TSS42L_14 Datasheet
174Kb / 4P
Surface Mount Schottky
TSS54L TSC-TSS54L_14 Datasheet
178Kb / 4P
Surface Mount Schottky
TSS70L TSC-TSS70L_14 Datasheet
179Kb / 4P
Surface Mount Schottky
TSS0340L TSC-TSS0340L_14 Datasheet
175Kb / 4P
Surface Mount Schottky
logo
Microdiode Semiconducto...
DLSS22 CHENDA-DLSS22 Datasheet
732Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY
logo
Diode Semiconductor Kor...
SK12B DSK-SK12B Datasheet
168Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY
SK22A DSK-SK22A Datasheet
174Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY
SS22A DSK-SS22A Datasheet
188Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY
SS32A DSK-SS32A Datasheet
298Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com