Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

INA193A-EP Datasheet (PDF) - Texas Instruments

INA193A-EP Datasheet PDF - Texas Instruments
No. de pieza INA193A-EP_15
Descarga  INA193A-EP Descarga
Tamaño del archivo   918.53 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Descripción Electrónicos CURRENT SHUNT MONITORS ??6-V to 80-V COMMON MODE RANGE

INA193A-EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
INA193A-EP Datasheet PDF - Texas Instruments

No. de pieza INA193A-EP_15
Descarga  INA193A-EP Click to download

Tamaño del archivo   918.53 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Descripción Electrónicos CURRENT SHUNT MONITORS ??6-V to 80-V COMMON MODE RANGE

INA193A-EP Datasheet (HTML) - Texas Instruments




Número de pieza similar - INA193A-EP_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
INA193A-EP TI1-INA193A-EP Datasheet
465Kb / 20P
CURRENT SHUNT MONITORS??6 V to 80 V Common Mode Range
INA193A-EP TI2-INA193A-EP Datasheet
1Mb / 25P
CURRENT SHUNT MONITORS –16-V to 80-V COMMON MODE RANGE
REVISED SEPTEMBER 2013
INA193A-EP TI2-INA193A-EP Datasheet
1Mb / 31P
INA19xA-Q1 Current Shunt Monitors –16-V to 80-V Common-Mode Range
REVISED JANUARY 2021
More results


Descripción similar - INA193A-EP_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
INA193A-EP TI1-INA193A-EP Datasheet
465Kb / 20P
CURRENT SHUNT MONITORS??6 V to 80 V Common Mode Range
INA193A-Q1 TI1-INA193A-Q1 Datasheet
464Kb / 22P
CURRENT SHUNT MONITORS ??6-V to 80-V Common-Mode Range
INA193AIDBVRG4 TI1-INA193AIDBVRG4 Datasheet
627Kb / 24P
CURRENT SHUNT MONITOR ??6V to 80V Common-Mode Range
INA194AIDBVTG4 TI1-INA194AIDBVTG4 Datasheet
513Kb / 24P
CURRENT SHUNT MONITOR ??6V to 80V Common-Mode Range
INA193A-Q1 TI-INA193A-Q1_15 Datasheet
945Kb / 30P
INA19xA-Q1 Current Shunt Monitors ??6-V to 80-V Common-Mode Range
INA195 TI-INA195_15 Datasheet
1Mb / 33P
INA19x Current Shunt Monitor ??6 V to 80 V Common-Mode Range
INA193 TI1-INA193_15 Datasheet
1Mb / 33P
Current Shunt Monitor ??6 V to 80 V Common-Mode Range
INA193A-Q1 TI1-INA193A-Q1_15 Datasheet
1Mb / 30P
Current Shunt Monitors ??6-V to 80-V Common-Mode Range
INA193 TI1-INA193_17 Datasheet
1Mb / 33P
Current Shunt Monitor ??6 V to 80 V Common-Mode Range
logo
ON Semiconductor
NCS21673 ONSEMI-NCS21673 Datasheet
873Kb / 16P
Current-Shunt Monitors, 40 V Common Mode, Unidirectional, Single, Dual, Quad
August, 2021 ??Rev. 0
More results




Acerca de Texas Instruments


Texas Instruments (TI) es una empresa que cotiza en bolsa que diseña y fabrica productos de tecnología de semiconductores y computadoras.

Fue fundada en 1930 y tiene su sede en Dallas, Texas.

TI es un líder global en la producción de circuitos integrados de procesamiento de señales analógicos y digitales (DSP), así como procesadores integrados y otros productos de microcontroladores.

La compañía atiende a clientes en una variedad de industrias, incluidas automotriz, comunicaciones, informática, industrial y electrónica de consumo.

La cartera de productos de TI incluye convertidores de datos, amplificadores y comparadores, ICS de administración de energía, microcontroladores, sensores y soluciones de conectividad inalámbrica, entre otras.

TI está comprometido con la innovación y la satisfacción del cliente, y tiene una larga historia de entrega de productos confiables de alta calidad a sus clientes.

Con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética, TI se dedica a tener un impacto positivo en el mundo a través de su tecnología y productos.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com