Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

X9C503 Datasheet (PDF) - Intersil Corporation

X9C503 Datasheet PDF - Intersil Corporation
No. de pieza X9C503
Descarga  X9C503 Descarga
Tamaño del archivo   240.71 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos Digitally Controlled Potentiometer

X9C503 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
X9C503 Datasheet PDF - Intersil Corporation

No. de pieza X9C503
Descarga  X9C503 Click to download

Tamaño del archivo   240.71 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos Digitally Controlled Potentiometer

X9C503 Datasheet (HTML) - Intersil Corporation


X9C503 Detalles de producto

The X9C102, X9C103, X9C104, X9C503 are Intersils’ digitally controlled (XDCP) potentiometers. The device consists of a resistor array, wiper switches, a control section, and non-volatile memory. The wiper position is controlled by a three-wire interface.



Features

• Solid-State Potentiometer

• Three-Wire Serial Interface

• 100 Wiper Tap Points

    - Wiper Position Stored in Non-volatile Memory and Recalled on Power-up

• 99 Resistive Elements

    - Temperature Compensated

    - End-to-End Resistance, ±20%

    - Terminal Voltages, ±5V

• Low Power CMOS

    - VCC = 5V

    - Active Current, 3mA max.

    - Standby Current, 750µA max.

• High Reliability

- Endurance, 100,000 Data Changes per Bit

- Register Data Retention, 100 years

• X9C102 = 1kΩ

• X9C103 = 10kΩ

• X9C503 = 50kΩ

• X9C104 = 100kΩ

• Packages

- 8 Ld SOIC

- 8 Ld PDIP

• Pb-Free Available (RoHS Compliant)




Número de pieza similar - X9C503

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Xicor Inc.
X9C503 XICOR-X9C503 Datasheet
83Kb / 15P
E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
logo
Intersil Corporation
X9C503 INTERSIL-X9C503 Datasheet
240Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer
July 20, 2009
X9C503 INTERSIL-X9C503 Datasheet
1Mb / 8P
DIGITAL POTENTIOMETERS
X9C503 INTERSIL-X9C503 Datasheet
240Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
July 20, 2009
logo
Renesas Technology Corp
X9C503 RENESAS-X9C503 Datasheet
522Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
More results


Descripción similar - X9C503

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Xicor Inc.
X9015 XICOR-X9015 Datasheet
69Kb / 11P
Digitally-Controlled Potentiometer
logo
Intersil Corporation
X9319 INTERSIL-X9319 Datasheet
244Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer
X93156 INTERSIL-X93156 Datasheet
262Kb / 8P
Digitally Controlled Potentiometer
September 16, 2005
X9116 INTERSIL-X9116_06 Datasheet
199Kb / 9P
Digitally Controlled Potentiometer
September 26, 2006
X9319 INTERSIL-X9319_06 Datasheet
232Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer
September 26, 2006
ISL95711 INTERSIL-ISL95711_06 Datasheet
534Kb / 13P
Digitally Controlled Potentiometer
September 5, 2006
X9C102P INTERSIL-X9C102P Datasheet
237Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer
July 20, 2009
X9116WM8Z INTERSIL-X9116WM8Z Datasheet
361Kb / 9P
Digitally Controlled Potentiometer
February 3, 2011
X9318WP8 INTERSIL-X9318WP8 Datasheet
246Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer
September 14, 2005
X9319WS8Z INTERSIL-X9319WS8Z Datasheet
333Kb / 8P
Digitally Controlled Potentiometer
July 31, 2014
More results




Acerca de Intersil Corporation


Intersil Corporation era una compañía de semiconductores estadounidenses que se especializó en el diseño y fabricación de circuitos integrados analógicos y de señal mixta de alto rendimiento.
La compañía fue fundada en 1967 y era conocida por su experiencia en gestión de energía, conversión de datos y tecnologías de radiofrecuencia (RF).
Los productos de Intersil se utilizaron en una amplia gama de aplicaciones, como la electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones y aeroespacial y defensa.
En 2016, Intersil fue adquirido por Renesas Electronics Corporation, una empresa de semiconductores japoneses.
La marca y la tecnología Intersil continúan desarrollándose y vendiendo como parte de la cartera de productos de Renesas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com