Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MBR1040 Datasheet (PDF) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

MBR1040 Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
No. de pieza MBR1040
Descarga  MBR1040 Descarga
Tamaño del archivo   151.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Descripción Electrónicos Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 10 A

MBR1040 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MBR1040 Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

No. de pieza MBR1040
Descarga  MBR1040 Click to download

Tamaño del archivo   151.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Descripción Electrónicos Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 10 A

MBR1040 Datasheet (HTML) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd


MBR1040 Detalles de producto

Reverse Voltage 40 to 200 V
Forward Current 10 A

Features
• Low Power Loss,High Efficiency
• Low Forward Voltage Drop
• High Current Capability
• Lead and body according with RoHS standard




Número de pieza similar - MBR1040

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diodes Incorporated
MBR1040 DIODES-MBR1040 Datasheet
56Kb / 2P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23009 Rev. G-2
logo
Micro Commercial Compon...
MBR1040 MCC-MBR1040 Datasheet
141Kb / 2P
10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
logo
Diodes Incorporated
MBR1040 DIODES-MBR1040 Datasheet
75Kb / 3P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23009 Rev. 9 - 2
logo
Pan Jit International I...
MBR1040 PANJIT-MBR1040 Datasheet
425Kb / 2P
10 AMPERES SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
MBR1040 BILIN-MBR1040 Datasheet
210Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Descripción similar - MBR1040

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rugao Dachang Electroni...
MBR840 DACHANG-MBR840 Datasheet
151Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 8.0 A
MBR1040CT DACHANG-MBR1040CT Datasheet
134Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 10A
MBR1640CT DACHANG-MBR1640CT Datasheet
134Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 16A
MBR2040CT DACHANG-MBR2040CT Datasheet
134Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 20A
MBRF840 DACHANG-MBRF840 Datasheet
151Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 8.0 A
MBRF1040 DACHANG-MBRF1040 Datasheet
151Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 10 A
MBRF1040CT DACHANG-MBRF1040CT Datasheet
124Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 10A
MBRF1540 DACHANG-MBRF1540 Datasheet
149Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 100 V Forward Current 15 A
MBRF1640CT DACHANG-MBRF1640CT Datasheet
124Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 16A
MBRF2040CT DACHANG-MBRF2040CT Datasheet
135Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 40 to 200 V Forward Current 20A
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com