Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SC3356 Datasheet (PDF) - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

2SC3356 Datasheet PDF - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.
No. de pieza 2SC3356
Descarga  2SC3356 Descarga
Tamaño del archivo   102.82 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos TRANSISTOR (NPN)

2SC3356 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SC3356 Datasheet PDF - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

No. de pieza 2SC3356
Descarga  2SC3356 Click to download

Tamaño del archivo   102.82 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos TRANSISTOR (NPN)

2SC3356 Datasheet (HTML) - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.


2SC3356 Detalles de producto

FEATURES

  Power dissipation

     PCM: 0.2 W (Tamb=25℃)

  Collector current

     ICM: 0.1 A

  Collector-base voltage

     V(BR)CBO: 20 V

  Operating and storage junction temperature range

     TJ, Tstg: -55℃ to +150℃



 




Número de pieza similar - 2SC3356

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
2SC3356 NEC-2SC3356 Datasheet
102Kb / 8P
MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER(NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR)
logo
Unisonic Technologies
2SC3356 UTC-2SC3356 Datasheet
105Kb / 3P
HIGH FREQUENCY LOW NOISE AMPLIFIER
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3356 KEXIN-2SC3356 Datasheet
39Kb / 1P
NPN Silicon Epitaxial Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC3356 SECOS-2SC3356 Datasheet
251Kb / 3P
NPN Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
logo
Weitron Technology
2SC3356 WEITRON-2SC3356 Datasheet
430Kb / 3P
High-Frequency Amplifier Transistor NPN Silicon
More results


Descripción similar - 2SC3356

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com