Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

APXW005A0X3-SRZ_1010 Datasheet (PDF) - Lineage Power Corporation

APXW005A0X3-SRZ_1010 Datasheet PDF - Lineage Power Corporation
No. de pieza APXW005A0X3-SRZ_1010
Descarga  APXW005A0X3-SRZ_1010 Descarga
Tamaño del archivo   5076.6 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricante Electrónico  LINEAGEPOWER [Lineage Power Corporation]
Página de inicio  http://www.lineagepower.com
Logo LINEAGEPOWER - Lineage Power Corporation
Descripción Electrónicos 9-36V ProLynxTM 5A: Non-Isolated DC-DC Power Modules 9Vdc ??6Vdc input; 3Vdc to 18Vdc output; 5A to 2.5A Output Current

APXW005A0X3-SRZ_1010 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
APXW005A0X3-SRZ_1010 Datasheet PDF - Lineage Power Corporation

No. de pieza APXW005A0X3-SRZ_1010
Descarga  APXW005A0X3-SRZ_1010 Click to download

Tamaño del archivo   5076.6 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricante Electrónico  LINEAGEPOWER [Lineage Power Corporation]
Página de inicio  http://www.lineagepower.com
Logo LINEAGEPOWER - Lineage Power Corporation
Descripción Electrónicos 9-36V ProLynxTM 5A: Non-Isolated DC-DC Power Modules 9Vdc ??6Vdc input; 3Vdc to 18Vdc output; 5A to 2.5A Output Current

APXW005A0X3-SRZ_1010 Datasheet (HTML) - Lineage Power Corporation




Número de pieza similar - APXW005A0X3-SRZ_1010

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Lineage Power Corporati...
APXW005A0X3-SRZ LINEAGEPOWER-APXW005A0X3-SRZ Datasheet
4Mb / 21P
9-36V ProLynxTM 5A: Non-Isolated DC-DC Power Modules
More results


Descripción similar - APXW005A0X3-SRZ_1010

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Bel Fuse Inc.
S7AH-05B BEL-S7AH-05B Datasheet
182Kb / 15P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS 5V Input / 1.2V - 3.3V Output / 5A
S7AH-05C BEL-S7AH-05C Datasheet
202Kb / 14P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS 3.3V Input / 1.2- 2.5V Output / 5A
S7AH-05A BEL-S7AH-05A Datasheet
504Kb / 27P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS 12V Input / 0.9V - 5.0V Output / 5A
X7AH-05BT50 BEL-X7AH-05BT50 Datasheet
192Kb / 5P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTER 5V Input Vref/2 / 5A Output
logo
Lineage Power Corporati...
APXW005A0X3-SRZ LINEAGEPOWER-APXW005A0X3-SRZ Datasheet
4Mb / 21P
9-36V ProLynxTM 5A: Non-Isolated DC-DC Power Modules
APXW005A0X LINEAGEPOWER-APXW005A0X_11 Datasheet
4Mb / 21P
9-36V ProLynxTM 5A: Non-Isolated DC-DC Power Modules
NQR010A0X LINEAGEPOWER-NQR010A0X Datasheet
497Kb / 20P
Non-Isolated DC-DC Power Modules 4.5Vdc ??4Vdc input; 0.59Vdc to 6Vdc Output;10A Output Current
logo
General Semiconductor
APXS002A0X-SRZ GE-APXS002A0X-SRZ Datasheet
851Kb / 24P
2A PicoTLynxTM: Non-Isolated DC-DC Power Modules 3Vdc ??4Vdc input; 0.6Vdc to 5.5Vdc output; 2A Output Current
logo
Lineage Power Corporati...
APXW003A0X3-SRZ LINEAGEPOWER-APXW003A0X3-SRZ Datasheet
605Kb / 21P
9Vdc ??6Vdc input; 3Vdc to 18Vdc output; 3A to 1.5A Output Current
PDT006A0X3-SRZ LINEAGEPOWER-PDT006A0X3-SRZ Datasheet
1Mb / 39P
6A Digital Pico DLynxTM: Non-Isolated DC-DC Power Modules 3Vdc 혯??4.4Vdc input; 0.45Vdc to 5.5Vdc output; 6A Output Current
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com