Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RB521S-30 Datasheet (PDF) - Micro Commercial Components

RB521S-30 Datasheet PDF - Micro Commercial Components
No. de pieza RB521S-30
Descarga  RB521S-30 Descarga
Tamaño del archivo   237.4 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MCC [Micro Commercial Components]
Página de inicio  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Descripción Electrónicos 200 mA Schottky Barrier Diode 30 Volts

RB521S-30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RB521S-30 Datasheet PDF - Micro Commercial Components

No. de pieza RB521S-30
Descarga  RB521S-30 Click to download

Tamaño del archivo   237.4 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MCC [Micro Commercial Components]
Página de inicio  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Descripción Electrónicos 200 mA Schottky Barrier Diode 30 Volts

RB521S-30 Datasheet (HTML) - Micro Commercial Components


RB521S-30 Detalles de producto

Features
• Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
• Moisture Sensitivity Level 1
• High Reliability
• Low Reverse Current and Low Forward Voltage.
• Small Surface Mount Type
• Marking :C
• Lead Free Finish/RoHS Compliant("P" Suffix
   designates RoHS Compliant. See ordering information)
• Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"




Número de pieza similar - RB521S-30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RB521S-30 ROHM-RB521S-30 Datasheet
34Kb / 3P
Schottky barrier diode
logo
TRANSYS Electronics Lim...
RB521S-30 TEL-RB521S-30 Datasheet
88Kb / 2P
Schottky barrier Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RB521S-30 BILIN-RB521S-30 Datasheet
120Kb / 3P
Schottky Barrier Diode
Rev.A
logo
Guangdong Kexin Industr...
RB521S-30 KEXIN-RB521S-30 Datasheet
31Kb / 1P
Schottky barrier diode
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
RB521S-30 SEMTECH_ELEC-RB521S-30 Datasheet
187Kb / 3P
SILICON EPITAXIAL PLANAR SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results


Descripción similar - RB521S-30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Micro Commercial Compon...
RB520S-30 MCC-RB520S-30 Datasheet
212Kb / 3P
200 mA Schottky Barrier Diode 30 Volts
RB520S-40 MCC-RB520S-40 Datasheet
182Kb / 2P
200 mA Schottky Barrier Diode 40 Volts
RB521G-30 MCC-RB521G-30 Datasheet
195Kb / 3P
100 mA Schottky Barrier Diode 30 Volts
RB715W MCC-RB715W Datasheet
196Kb / 2P
30 mA Schottky Barrier Diode 40 Volts
RB520S-40-TP MCC-RB520S-40-TP Datasheet
196Kb / 2P
200 mA Schottky Barrier Diode 40 Volts
logo
ON Semiconductor
NSR02F30MXT5G ONSEMI-NSR02F30MXT5G Datasheet
104Kb / 4P
200 mA, 30 V Schottky Barrier Diode
February, 2015 ??Rev. 0
logo
Micro Commercial Compon...
RB520S-30 MCC-RB520S-30_14 Datasheet
236Kb / 3P
200 mA Schottky Barrier Diode 30 Volts
RB520S-40 MCC-RB520S-40_17 Datasheet
313Kb / 3P
200 mA Schottky Barrier Diode 40 Volts
RB521S-30 MCC-RB521S-30_13 Datasheet
204Kb / 3P
200 mA Schottky Barrier Diode 30 Volts
RB521S-40 MCC-RB521S-40 Datasheet
418Kb / 3P
200 mA Schottky Barrier Diode 40 Volts
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com