Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TW0129A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0129A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TW0129A
Descarga  TW0129A Descarga
Tamaño del archivo   202.81 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 5.0x3.2 11.2896MHz Crystal Oscillator

TW0129A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TW0129A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TW0129A
Descarga  TW0129A Click to download

Tamaño del archivo   202.81 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 5.0x3.2 11.2896MHz Crystal Oscillator

TW0129A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Número de pieza similar - TW0129A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0124A TAI-SAW-TW0124A Datasheet
203Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 22.0 MHz
REV. NO.: 1
TW0125A TAI-SAW-TW0125A Datasheet
368Kb / 7P
SMD 7.0x5.0 25MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 2.0
TW0128A TAI-SAW-TW0128A Datasheet
208Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 4.096 MHz
More results


Descripción similar - TW0129A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0151A TAI-SAW-TW0151A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 40MHz Crystal Oscillator
TW0174A TAI-SAW-TW0174A Datasheet
257Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 67.5MHz Crystal Oscillator
TW0227A TAI-SAW-TW0227A Datasheet
191Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 40MHz Crystal Oscillator
TW0237A TAI-SAW-TW0237A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 13MHz Crystal Oscillator
TW0242A TAI-SAW-TW0242A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 38.4MHz Crystal Oscillator
TW0250A TAI-SAW-TW0250A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 24.576MHz Crystal Oscillator
TW0266A TAI-SAW-TW0266A Datasheet
376Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 30MHz Crystal Oscillator
TW0280A TAI-SAW-TW0280A Datasheet
256Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 10MHz Crystal Oscillator
TW0329A TAI-SAW-TW0329A Datasheet
371Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 66MHz Crystal Oscillator
TZ0194A TAI-SAW-TZ0194A Datasheet
217Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 11.2896MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com