Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SD1857 Datasheet (PDF) - Rohm

2SD1857 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza 2SD1857_09
Descarga  2SD1857 Descarga
Tamaño del archivo   164.98 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Power Transistor (120V, 2A)

2SD1857 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SD1857 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza 2SD1857_09
Descarga  2SD1857 Click to download

Tamaño del archivo   164.98 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Power Transistor (120V, 2A)

2SD1857 Datasheet (HTML) - Rohm




Número de pieza similar - 2SD1857_09

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Unisonic Technologies
2SD1857-P-T92-K UTC-2SD1857-P-T92-K Datasheet
35Kb / 2P
POWER TRANSISTOR
2SD1857-P-T92-R UTC-2SD1857-P-T92-R Datasheet
35Kb / 2P
POWER TRANSISTOR
2SD1857-P-T92-T UTC-2SD1857-P-T92-T Datasheet
35Kb / 2P
POWER TRANSISTOR
2SD1857-P-T9N-K UTC-2SD1857-P-T9N-K Datasheet
35Kb / 2P
POWER TRANSISTOR
2SD1857-P-T9N-R UTC-2SD1857-P-T9N-R Datasheet
35Kb / 2P
POWER TRANSISTOR
More results


Descripción similar - 2SD1857_09

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SB1340 ROHM-2SB1340 Datasheet
38Kb / 1P
Power Transistor (120V, -6A)
2SD1957 ROHM-2SD1957 Datasheet
39Kb / 1P
Power Transistor (120V, 7A)
2SD2195 ROHM-2SD2195 Datasheet
81Kb / 4P
Power Transistor (100V , 2A)
logo
Sanyo Semicon Device
2SD2635 SANYO-2SD2635 Datasheet
35Kb / 3P
120V / 2A Driver Applications
logo
Rohm
2SD1861 ROHM-2SD1861 Datasheet
72Kb / 3P
Power transistor (40V, 2A)
2SB1236 ROHM-2SB1236 Datasheet
73Kb / 3P
Power Transistor (-120V , -1.5A)
2SC4132 ROHM-2SC4132 Datasheet
80Kb / 4P
Power Transistor (120V, 1.5A)
2SCR375P5 ROHM-2SCR375P5 Datasheet
1Mb / 9P
Middle Power Transistor(120V/1.5A)
logo
PFC Device Inc.
PTA2L120 PFC-PTA2L120 Datasheet
564Kb / 5P
2A 120V HPTR짰 Schottky Rectifier
logo
Rohm
2SCR587D3 ROHM-2SCR587D3 Datasheet
1Mb / 11P
NPN 3A 120V Power Transistor
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com