Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

JXWBKG-1-213-111 Datasheet (PDF) - American Accurate Components, Inc.

JXWBKG-1-213-111 Datasheet PDF - American Accurate Components, Inc.
No. de pieza JXWBKG-1-213-111
Descarga  JXWBKG-1-213-111 Descarga
Tamaño del archivo   108.7 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  AAC [American Accurate Components, Inc.]
Página de inicio  http://www.aacix.com
Logo AAC - American Accurate Components, Inc.
Descripción Electrónicos Reflective Switches 0.02 to 18GHz

JXWBKG-1-213-111 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
JXWBKG-1-213-111 Datasheet PDF - American Accurate Components, Inc.

No. de pieza JXWBKG-1-213-111
Descarga  JXWBKG-1-213-111 Click to download

Tamaño del archivo   108.7 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  AAC [American Accurate Components, Inc.]
Página de inicio  http://www.aacix.com
Logo AAC - American Accurate Components, Inc.
Descripción Electrónicos Reflective Switches 0.02 to 18GHz

JXWBKG-1-213-111 Datasheet (HTML) - American Accurate Components, Inc.




Número de pieza similar - JXWBKG-1-213-111

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
American Accurate Compo...
JXWBKG-1-223-111 AAC-JXWBKG-1-223-111 Datasheet
103Kb / 2P
Absorptive Switches 0.02 to 18GHz
More results


Descripción similar - JXWBKG-1-213-111

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
ISTS149 ETC1-ISTS149 Datasheet
62Kb / 3P
REFLECTIVE OPTICAL SWITCHES
SP3T ETC2-SP3T Datasheet
33Kb / 1P
PIN Diode Switches 0.5 to 18.0GHz Non-Reflective
logo
American Accurate Compo...
JXWBKG-1-223-111 AAC-JXWBKG-1-223-111 Datasheet
103Kb / 2P
Absorptive Switches 0.02 to 18GHz
IA0520N1120 AAC-IA0520N1120 Datasheet
90Kb / 1P
Broadband Isolating Amplifiers 0.5 to 18GHz
MA0520N2510A AAC-MA0520N2510A Datasheet
157Kb / 3P
Broadband Limiting Amplifiers 0.5 to 18GHz
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2620 TRIQUINT-TGA2620_15 Datasheet
522Kb / 13P
16 to 18GHz Driver Amplifier
TGA2620-SM TRIQUINT-TGA2620-SM_15 Datasheet
618Kb / 14P
16 to 18GHz Driver Amplifier
logo
Dielectric Laboratories...
FPC06075 DILABS-FPC06075 Datasheet
345Kb / 2P
12 to 18GHz 10dB Directional Coupler
FPC06078 DILABS-FPC06078 Datasheet
337Kb / 2P
12 to 18GHz 20dB Directional Coupler
logo
Knowles Electronics
FPC06154 KNOWLES-FPC06154 Datasheet
295Kb / 2P
12 to 18GHz 20dB Directional Coupler
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com