Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2843 Datasheet (PDF) - KR Electronics, Inc.

2843 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No. de pieza 2843
Descarga  2843 Descarga
Tamaño del archivo   48.96 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  KR [KR Electronics, Inc.]
Página de inicio  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Descripción Electrónicos 30 MHz bandpass filter. The filter has a minimum 3 dB bandwidth of 3.2 MHz

2843 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2843 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No. de pieza 2843
Descarga  2843 Click to download

Tamaño del archivo   48.96 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  KR [KR Electronics, Inc.]
Página de inicio  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Descripción Electrónicos 30 MHz bandpass filter. The filter has a minimum 3 dB bandwidth of 3.2 MHz

2843 Datasheet (HTML) - KR Electronics, Inc.


2843 Detalles de producto

General Description
KR 2843 is a 30 MHz bandpass filter. The filter has a minimum 3 dB bandwidth of 3.2 MHz. Other passband frequencies are available. Please consult the factory.

Features
• 30 MHz Center Frequency
• SMA Connectors
• 50 Ω Source and Load




Número de pieza similar - 2843

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
2843-7 ALPHAWIRE-2843-7 Datasheet
404Kb / 3P
26 (7/34) AWG Silver Plated Copper
2843/1 ALPHAWIRE-2843/1 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specification
2/16/2023
2843/19 ALPHAWIRE-2843/19 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specification
2/16/2023
2843/7 ALPHAWIRE-2843/7 Datasheet
404Kb / 3P
26 (7/34) AWG Silver Plated Copper
logo
Fair-Rite Products Corp...
2843000102 FAIR-RITE-2843000102 Datasheet
525Kb / 5P
43 MULTI-APERTURE CORE
More results


Descripción similar - 2843

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0156BA02421S ICST-SF0156BA02421S Datasheet
86Kb / 3P
156.00 MHz Bandpass Filter 9.4 MHz bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0070BA03046S APITECH-SF0070BA03046S Datasheet
93Kb / 2P
70 MHz Bandpass Filter 0.5 MHz bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0983BA032880S SPECTRUM-SF0983BA032880S Datasheet
1Mb / 3P
983.04 MHz SAW Bandpass Filter, 0.51 MHz 1 dB Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0983BA032880S APITECH-SF0983BA032880S Datasheet
1Mb / 3P
983.04 MHz SAW Bandpass Filter, 0.51 MHz 1 dB Bandwidth
logo
Oscilent Corporation
819-IF160.0M-F OSCILENT-819-IF160.0M-F_14 Datasheet
231Kb / 4P
160.0 MHz Bandpass Filter 1.26 MHz Bandwidth
logo
TriQuint Semiconductor
854656 TRIQUINT-854656_15 Datasheet
43Kb / 1P
70 MHz Bandpass Filter 3 MHz Bandwidth
854833-1 TRIQUINT-854833-1_15 Datasheet
68Kb / 1P
150 MHz Bandpass Filter 1.18 MHz Bandwidth
855748 TRIQUINT-855748_15 Datasheet
32Kb / 1P
36.15 MHz Bandpass Filter 8 MHz Bandwidth
logo
KR Electronics, Inc.
3087 KR-3087 Datasheet
106Kb / 3P
30 MHz Bandpass Filter
3139 KR-3139 Datasheet
105Kb / 3P
30 MHz Bandpass Filter
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com