Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ECM100US03 Datasheet (PDF) - XP Power Limited

ECM100US03 Datasheet PDF - XP Power Limited
No. de pieza ECM100US03
Descarga  ECM100US03 Descarga
Tamaño del archivo   4382.18 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricante Electrónico  XPPOWER [XP Power Limited]
Página de inicio  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Descripción Electrónicos ECM40-60

ECM100US03 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ECM100US03 Datasheet PDF - XP Power Limited

No. de pieza ECM100US03
Descarga  ECM100US03 Click to download

Tamaño del archivo   4382.18 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricante Electrónico  XPPOWER [XP Power Limited]
Página de inicio  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Descripción Electrónicos ECM40-60

ECM100US03 Datasheet (HTML) - XP Power Limited


ECM100US03 Detalles de producto

• 40 & 60 Watt Models
• Small Size 2.0”x 4.0”x 1.2”
• Low Leakage Current
• Industrial & Medical Approvals
• Full Load Available Convection Cooled
• Wide Operating Temperature 0 °C to +70 °C
• Level B Conducted Emissions
• EN61000 Compliant
• Universal AC Input 90-264 VAC
• Input Frequency 47-63 & 440 Hz
• Single & Multiple Outputs
• Cover Kits Available
• Mating Connector & Loom Kits Available




Número de pieza similar - ECM100US03

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
XP Power Limited
ECM100US03 XPPOWER-ECM100US03 Datasheet
175Kb / 4P
AC-DC Power Supplies
More results


Descripción similar - ECM100US03

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Astec America, Inc
ALQ15AF48N-6 ASTEC-ALQ15AF48N-6 Datasheet
408Kb / 2P
60 Watts
APC18 ASTEC-APC18 Datasheet
749Kb / 2P
60 Watts
DAS60-480 ASTEC-DAS60-480 Datasheet
137Kb / 2P
60 Watts
LPS50 ASTEC-LPS50 Datasheet
595Kb / 2P
60 Watts
LPS50-M ASTEC-LPS50-M Datasheet
595Kb / 2P
60 Watts
logo
Emerson Network Power
NPS62-M EMERSON-NETWORKPOWER-NPS62-M Datasheet
388Kb / 3P
60 Watts
logo
Anaren Microwave
60-50TP ANAREN-60-50TP Datasheet
284Kb / 2P
60 Watts
60-50TPR ANAREN-60-50TPR Datasheet
227Kb / 2P
60 Watts
60-50TP-S ANAREN-60-50TP-S Datasheet
284Kb / 2P
60 Watts
logo
TRACO Electronic AG
TEN60 TRACOPOWER-TEN60 Datasheet
943Kb / 5P
TEN 60 Series, 60 Watt
Rev. November 30, 2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com