Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MRF455 Datasheet (PDF) - HG Semiconductor Co., Ltd.

MRF455 Datasheet PDF - HG Semiconductor Co., Ltd.
No. de pieza MRF455
Descarga  MRF455 Descarga
Tamaño del archivo   303.96 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  HGSEMI [HG Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.hgsemi.com
Logo HGSEMI - HG Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos ROHS Compliance,Silicon NPN POWER TRANSISTOR

MRF455 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MRF455 Datasheet PDF - HG Semiconductor Co., Ltd.

No. de pieza MRF455
Descarga  MRF455 Click to download

Tamaño del archivo   303.96 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  HGSEMI [HG Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.hgsemi.com
Logo HGSEMI - HG Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos ROHS Compliance,Silicon NPN POWER TRANSISTOR

MRF455 Datasheet (HTML) - HG Semiconductor Co., Ltd.


MRF455 Detalles de producto

DESCRIPTION
The MRF455 is a 12.5 V Class C epitaxial
silicon NPN planar transistor designed primarily
for land mobile transmitter applications. This
device utilizes emitter ballasting and is
extremely stable and capable of withstanding
high VSWR under operating conditions.

FEATURES
• Specified 12.5V, 30MHz Characteristics
• PO = 70W
• GP = 13 dB min. at 70 W/30 MHz
• Omnigold™ Metalization System




Número de pieza similar - MRF455

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MRF455 MOTOROLA-MRF455 Datasheet
75Kb / 4P
RF POWER TRANSISTOR NPN SILICON
logo
Tyco Electronics
MRF455 MACOM-MRF455 Datasheet
92Kb / 3P
RF POWER TRANSISTOR NPN SILICON
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF455 MA-COM-MRF455 Datasheet
141Kb / 4P
The RF Line NPN Silicon Power Transistor 60W, 30MHz, 12.5V
MRF455 MA-COM-MRF455 Datasheet
141Kb / 4P
The RF Line NPN Silicon Power Transistor 60W, 30MHz, 12.5V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MRF455 NJSEMI-MRF455 Datasheet
90Kb / 2P
The RF Line
More results


Descripción similar - MRF455

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mitsubishi Electric Sem...
RD00HVS1 MITSUBISHI-RD00HVS1 Datasheet
173Kb / 6P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor 175MHz,0.5W
RD05MMP1 MITSUBISHI-RD05MMP1 Datasheet
128Kb / 7P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor, 941MHz, 5.5W
RD00HVS1 MITSUBISHI-RD00HVS1_10 Datasheet
141Kb / 7P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor 175MHz,0.5W
RD01MUS2 MITSUBISHI-RD01MUS2_10 Datasheet
209Kb / 7P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor 520MHz,1W
RD12MVS1 MITSUBISHI-RD12MVS1_10 Datasheet
414Kb / 7P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor, 175MHz, 12W
RD00HHS1 MITSUBISHI-RD00HHS1_11 Datasheet
298Kb / 7P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor 30MHz,0.3W
RD01MUS2 MITSUBISHI-RD01MUS2_11 Datasheet
419Kb / 7P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor 520MHz,1W
RD05MMP1 MITSUBISHI-RD05MMP1_11 Datasheet
349Kb / 9P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor, 941MHz, 5.5W
RD12MVP1 MITSUBISHI-RD12MVP1_11 Datasheet
315Kb / 9P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor, 175MHz, 10W
RD30HVF1 MITSUBISHI-RD30HVF1_11 Datasheet
537Kb / 9P
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor,175MHz,30W
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com