Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BEST8623A Datasheet (PDF) - pro-elec

BEST8623A Datasheet PDF - pro-elec
No. de pieza BEST8623A
Descarga  BEST8623A Descarga
Tamaño del archivo   131.57 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  PRO-ELEC [pro-elec]
Página de inicio  
Logo PRO-ELEC - pro-elec
Descripción Electrónicos Mini Worklight, 24 LED

BEST8623A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BEST8623A Datasheet PDF - pro-elec

No. de pieza BEST8623A
Descarga  BEST8623A Click to download

Tamaño del archivo   131.57 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  PRO-ELEC [pro-elec]
Página de inicio  
Logo PRO-ELEC - pro-elec
Descripción Electrónicos Mini Worklight, 24 LED

BEST8623A Datasheet (HTML) - pro-elec


BEST8623A Detalles de producto

LED : 24 LED (About 1.2W)
Lumen : 100 lumen
Life Span of LED : 1,00,000 hours
Mcd : 13,000-1,50,000 mcd
Material : ABS
Product Size : 207mm × 54mm × 27mm
Weight : 116g
Battery : Use 3AA battery (not include)
Function : 24LED On/Off




Número de pieza similar - BEST8623A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
pro-elec
BEST8623B PRO-ELEC-BEST8623B Datasheet
153Kb / 1P
Mini Worklight, 243 LED
14/04/16 V1.0
More results


Descripción similar - BEST8623A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Siemens Semiconductor G...
LSU260 SIEMENS-LSU260 Datasheet
376Kb / 7P
Mini LED 1 mm LED, Diffused
logo
Cree, Inc
LD-300CBG2-C5 CREE-LD-300CBG2-C5 Datasheet
310Kb / 5P
Mini-Dorado LED
LD-300CBGL2-C5 CREE-LD-300CBGL2-C5 Datasheet
325Kb / 5P
Mini-Dorado LED
LD-300CPG2-C5 CREE-LD-300CPG2-C5 Datasheet
316Kb / 5P
Mini-Dorado LED
logo
Vishay Siliconix
VLMP23K2M2-GS08 VISHAY-VLMP23K2M2-GS08 Datasheet
312Kb / 9P
Mini SMD LED
22-May-13
VLMP23 VISHAY-VLMP23 Datasheet
305Kb / 9P
Mini SMD LED
28-Nov-14
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
VLMP23K2M2-GS08 TO-GRACE-VLMP23K2M2-GS08 Datasheet
1Mb / 9P
Mini SMD LED
logo
Vishay Siliconix
VLME23 VISHAY-VLME23_V01 Datasheet
324Kb / 12P
Power Mini SMD LED
23-Sep-2021
VLMP23 VISHAY-VLMP23_V01 Datasheet
318Kb / 9P
Mini SMD LED
23-Sep-2021
VLMP23L2M2 VISHAY-VLMP23L2M2 Datasheet
335Kb / 9P
Mini SMD LED
27-Sep-2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com