Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EVQPLDA15 Datasheet (PDF) - Panasonic Semiconductor

EVQPLDA15 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
No. de pieza EVQPLDA15
Descarga  EVQPLDA15 Descarga
Tamaño del archivo   150.93 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Descripción Electrónicos 4.9 mm Square SMD Light Touch Switches

EVQPLDA15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
EVQPLDA15 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

No. de pieza EVQPLDA15
Descarga  EVQPLDA15 Click to download

Tamaño del archivo   150.93 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Descripción Electrónicos 4.9 mm Square SMD Light Touch Switches

EVQPLDA15 Datasheet (HTML) - Panasonic Semiconductor


EVQPLDA15 Detalles de producto

■ Features
● External dimensions : 4.9 mm×4.9 mm,
Height: 0.8 mm(Without push plate), 1.5 mm(With push plate)

■ Recommended Applications
● Operation switches for portable electronic equipment
(Notebook PC, Camcorders, Portable audio players, etc.)
● Operation switches for car audio systems




Número de pieza similar - EVQPLDA15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Panasonic Semiconductor
EVQPLDA15 PANASONIC-EVQPLDA15 Datasheet
89Kb / 3P
Light Touch Switches
More results


Descripción similar - EVQPLDA15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Panasonic Semiconductor
EVQP2 PANASONIC-EVQP2 Datasheet
123Kb / 2P
4.7 X 3.5 mm Square Light Touch Switches
EVQP0 PANASONIC-EVQP0 Datasheet
187Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQPL PANASONIC-EVQPL Datasheet
89Kb / 3P
4.9 mm Square SMD Light Touch Switch es
EVQ-P1F05M PANASONIC-EVQ-P1F05M Datasheet
76Kb / 3P
6 mm Square Long Travel SMD Light Touch Switches
EVQ-PLDA15 PANASONIC-EVQ-PLDA15 Datasheet
90Kb / 3P
4.9 mm Square SMD Light Touch Switch es
EVQ-PLHA15 PANASONIC-EVQ-PLHA15 Datasheet
90Kb / 3P
4.9 mm Square SMD Light Touch Switch es
EVQ-P1905M PANASONIC-EVQ-P1905M Datasheet
77Kb / 3P
6 mm Square Long Travel SMD Light Touch Switches
EVQ-Q2U03W PANASONIC-EVQ-Q2U03W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQ-Q2K02W PANASONIC-EVQ-Q2K02W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
EVQ-Q2S02W PANASONIC-EVQ-Q2S02W Datasheet
101Kb / 4P
6 mm Square Thin Type SMD Light Touch Switches
More results




Acerca de Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor es una subsidiaria de Panasonic Corporation, una compañía de electrónica japonesa.
Panasonic Semiconductor proporciona una amplia gama de productos que incluyen microcontroladores, sensores, ICS de administración de energía y otros componentes electrónicos para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía es conocida por su enfoque en la calidad y la confiabilidad, y sus productos se utilizan ampliamente en gestión de energía, iluminación y otras aplicaciones.
Panasonic Semiconductor tiene operaciones en varios países y es uno de los principales proveedores de componentes electrónicos en la región de Asia y el Pacífico.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com