Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LT3083IDF#PBF Datasheet (PDF) - Analog Devices

LT3083IDF#PBF Datasheet PDF - Analog Devices
No. de pieza LT3083IDF#PBF
Descarga  LT3083IDF#PBF Descarga
Tamaño del archivo   1077.72 Kbytes
Page   28 Pages
Fabricante Electrónico  AD [Analog Devices]
Página de inicio  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Descripción Electrónicos Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator

LT3083IDF#PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
LT3083IDF#PBF Datasheet PDF - Analog Devices

No. de pieza LT3083IDF#PBF
Descarga  LT3083IDF#PBF Click to download

Tamaño del archivo   1077.72 Kbytes
Page   28 Pages
Fabricante Electrónico  AD [Analog Devices]
Página de inicio  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Descripción Electrónicos Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator

LT3083IDF#PBF Datasheet (HTML) - Analog Devices


LT3083IDF#PBF Detalles de producto

FEATURES
Outputs May be Paralleled for Higher Current and
Heat Spreading
Output Current: 3A
Single Resistor Programs Output Voltage
50μA Set PiCurrent: 1% Initial Accuracy
Output Adjustable to 0V
Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
Wide Input Voltage Range: 1.2V to 23V
(DD-Pak and TO-220 Packages)
Low Dropout Voltage: 310mV
<1mV Load Regulation
<0.001%/V Line Regulation
Minimum Load Current: 1mA
Stable with Minimum 10μF Ceramic Capacitor
Current Limit with Foldback and Overtemperature
Protection
Available i16-Lead TSSOP, 12-Lead 4mm × 4mm
DFN, 5-Lead TO-220 and 5-Lead Surface Mount
DD-PAK Packages




Número de pieza similar - LT3083IDF#PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Linear Technology
LT3083IDF LINER-LT3083IDF Datasheet
264Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083IDF LINER-LT3083IDF Datasheet
351Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
More results


Descripción similar - LT3083IDF#PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Linear Technology
LT3085 LINER-LT3085 Datasheet
289Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3085 LINER-LT3085_10 Datasheet
297Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
RH3080MK LINER-RH3080MK Datasheet
69Kb / 2P
Adjustable 0.9A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083 LINER-LT3083 Datasheet
264Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083EDF LINER-LT3083EDF Datasheet
351Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
RH1085MK LINER-RH1085MK_15 Datasheet
78Kb / 2P
3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH3080MK LINER-RH3080MK_15 Datasheet
137Kb / 6P
Adjustable 0.9A Single Resistor Low Dropout Regulator
RH3083MK LINER-RH3083MK_15 Datasheet
248Kb / 6P
Adjustable 2.8A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083 LINER-LT3083_15 Datasheet
412Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3085 LINER-LT3085_15 Datasheet
302Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
More results




Acerca de Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) es una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica circuitos integrados (ICS) analógicos, de señal mixtos y digitales (DSP).
La compañía fue fundada en 1965 y tiene su sede en Norwood, Massachusetts.
ADI sirve una amplia gama de industrias, incluidas aeroespaciales y defensa, automotriz, comunicaciones, consumidores, industriales, médicos y pruebas y medidas.
La cartera de productos de la compañía incluye convertidores de datos, amplificadores y comparadores, ICS de administración de energía, microcontroladores, sensores y radiofrecuencia (RF) y componentes de microondas, entre otros.
ADI se dedica a la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar a sus clientes soluciones confiables y de alta calidad para satisfacer sus necesidades.
Con un enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad, ADI es un líder en la industria de IC analógicas y de señal mixta, impulsando los avances tecnológicos y proporcionando soluciones innovadoras a los problemas más desafiantes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com