Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

R10DS0427EU0200 Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

R10DS0427EU0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza R10DS0427EU0200
Descarga  R10DS0427EU0200 Descarga
Tamaño del archivo   6649.41 Kbytes
Page   124 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos 256-Mbit, 1.65 V to 1.95 V SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support

R10DS0427EU0200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
R10DS0427EU0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza R10DS0427EU0200
Descarga  R10DS0427EU0200 Click to download

Tamaño del archivo   6649.41 Kbytes
Page   124 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos 256-Mbit, 1.65 V to 1.95 V SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support

R10DS0427EU0200 Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


R10DS0427EU0200 Detalles de producto

▪ Single voltage operation with range of 1.65 V to 1.95 V
▪ Serial Peripheral Interface (SPI) compatible support
• Supports SPI modes 0 and 3
• Supports single input/output operations (1-1-1)
• Supports SPI dual output operations (1-1-2)
• Supports SPI dual I/O operations (1-2-2)
• Supports Quad output operations (1-1-4)
• Supports Quad I/O / XiP operations (1-4-4,0-4-4)
• Supports QPI operations (4-4-4)
▪ Supports 3- and 4-byte addressing
▪ Read operations
• Fast read up to 133 MHz
• Quad SPI and QPI read up to 133 MHz
• DTR frequency up to 84 MHz
• Continuous read with 8/16/32/64-byte wrap




Número de pieza similar - R10DS0427EU0200

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
R10DS0104EJ0200 RENESAS-R10DS0104EJ0200 Datasheet
292Kb / 13P
4Mb Advanced LPSRAM (512-kword × 8-bit)
2012.5.30
R10DS0165EJ0203 RENESAS-R10DS0165EJ0203 Datasheet
686Kb / 34P
72-Mbit QDR™II SRAM 4-word Burst
Feb 01, 2019
R10DS0175EJ0011 RENESAS-R10DS0175EJ0011 Datasheet
824Kb / 36P
72-Mbit QDR™II SRAM 2-word Burst
2013.01.15
R10DS0177EJ0011 RENESAS-R10DS0177EJ0011 Datasheet
840Kb / 36P
72-Mbit DDRII SRAM 2-word Burst
2013.01.15
R10DS0180EJ0011 RENESAS-R10DS0180EJ0011 Datasheet
882Kb / 39P
72-Mbit QDR™II SRAM 4-word Burst
2013.01.15
More results


Descripción similar - R10DS0427EU0200

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Dialog Semiconductor
AT25SF041B DIALOG-AT25SF041B Datasheet
1Mb / 64P
4-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O and Quad-I/O Support
AT25SF081B DIALOG-AT25SF081B Datasheet
1Mb / 61P
8-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O and Quad-I/O Support
AT25SF161B DIALOG-AT25SF161B Datasheet
1Mb / 64P
16-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
logo
Renesas Technology Corp
AT25DF041B RENESAS-AT25DF041B Datasheet
1Mb / 64P
4-Mbit, 1.65 V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
12/13/22
AT25DL161 RENESAS-AT25DL161 Datasheet
1Mb / 64P
16-Mbit, 1.65 V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O Support
11/11/22
AT25QF641B RENESAS-AT25QF641B Datasheet
2Mb / 58P
64-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
2022-05-18
AT25SF161B RENESAS-AT25SF161B Datasheet
1Mb / 61P
16-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
Jun 3, 2022
AT25SF321B RENESAS-AT25SF321B Datasheet
2Mb / 63P
32-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
2022-06-03
AT25SF641B RENESAS-AT25SF641B Datasheet
1Mb / 60P
64-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
2022-06-03
AT25XE021A RENESAS-AT25XE021A Datasheet
1Mb / 61P
2-Mbit, 1.65 V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O Support
12/9/22
More results




Acerca de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com